Electronic Components Datasheet Search |
|
SZ5-M2-WN-C8 Datasheet(PDF) 3 Page - Seoul Semiconductor |
|
SZ5-M2-WN-C8 Datasheet(HTML) 3 Page - Seoul Semiconductor |
3 / 30 page www.seoulsemicon.com SZ5-M2-WX-XX - High-power LED “제품 명 – 제품 군” 을 기입하십시오. 제품 군은 홈페이지 응용분야 분류기준을 참고한다. (예) SZ5M0WWC9 – High-power LED 3 글씨체는 : Arial, 10pt Revision numbering 기준: • 가스펙은 0.0 부터 시작 0.x…. • Final 승인원: 1.0 부터 시작 • 기존에서 일부 수정: +0.1 • 새로운 Data 추가 /또는 기존 것 삭제: +1.0 수정일자 표기형식; YYYY-MM-DD (예) 2013-04-01 Rev3.1, Feb 01, 2016 Product Data Sheet Performance Characteristics 전기적 특성 및 광 특성 스펙 테이블 하기 예시와 같이 테이블에 맞는 조건을 기입 Table #. Electro Optical Characteristics, IF = 350mA, Tj=25℃ - 전기적 특성 – 아래첨자/대문자 예 ) IF VF ФV - 온도적 특성 – 아래첨자/소문자 예) Ta/j Topr0 Tstg Performance Characteristics (Table) 하기와 같은 표 사용시 해당 슬라이드 사용하시면 됩니다. 기입되어 있는 내용 참고하시고 내용 추가/수정 가능 - ex) Electro Optical Characteristics - ex) Absolute Maximum Ratings * Power Dissipation : max current x max VF(@max current) * VF 공차 : ±0.1V (STD 사양) * 밝기 공차 : ±10% (STD 사양) * 수명 조건 : 고객 협의 조건 기재 (1) Correlated Color Temperature is derived from the CIE 1931 Chromaticity diagram. Color coordinate : 0.005, CCT 5% tolerance. (2) Seoul Semiconductor maintains a tolerance of 7% on flux and power measurements. (3) Ф V is the total luminous flux output as measured with an integrating sphere. (4) Tolerance is 2.0 on CRI measurements. Part Number CCT [K] [1] Min. Luminous Flux [2] Ф V [3] [lm] @ 350mA Min. Luminous Flux [2] Ф V [3] [lm] @ 85 °C CRI [4], R a Min. Max. Group Flux [lm] @85 °C Flux [lm] @25 °C 700mA 1000mA 1500mA Min. SZ5-M2-W0-00 4,700 7,000 W1 135 150 240 311 410 70 W2 144 160 256 331 437 W3 153 170 272 352 464 SZ5-M2-W0-C8 4,700 7,000 V3 123 140 218 284 374 W1 135 150 240 311 410 80 W2 144 160 256 331 437 SZ5-M2-WN-00 3,700 4,700 W1 135 150 240 311 410 70 W2 144 160 256 331 437 W3 153 170 272 352 464 SZ5-M2-WN-C8 3,700 4,700 V1 104 118.5 185 241 316 80 V2 114 130 203 264 347 V3 123 140 218 284 374 SZ5-M2-WW-00 2,600 3,700 V2 114 130 203 264 347 70 V3 123 140 218 284 374 W1 135 150 240 311 410 SZ5-M2-WW-C8 2,600 3,700 V1 104 118.5 185 241 316 80 V2 114 130 203 264 347 V3 123 140 218 284 374 SZ5-M2-WW-C9 2,600 3,700 U1 82 91 132 173 217 U2 90 100 145 189 238 90 U3 99 109 159 208 262 Table 2. Product Selection Guide Notes : |
Similar Part No. - SZ5-M2-WN-C8 |
|
Similar Description - SZ5-M2-WN-C8 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |