Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SK84 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # SK84
Description  SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SK84 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SK84 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SK84 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SK82 ... SK815
SK82 ... SK815
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SMD Schottky-Gleichrichterdioden
IFAV = 8.0 A
VF1 < 0.50 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 20...150 V
IFSM1 = 140/150 A
Version 2015-11-19
~ SMC / ~ DO-214AB
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Output Rectification in DC/DC
Converters, Polarity Protection,
Free-wheeling diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Ausgangsgleichrichtung in
Gleichstromwandlern, Verpolschutz,
Freilaufdioden
Standardausführung 1)
Features
Low forward voltage drop
High average forward current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Niedrige Fluss-Spannung
Hoher Dauergrenzstrom
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.21 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
SK82
20
20
SK83
30
30
SK84
40
40
SK85
50
50
SK86
60
60
SK88
80
80
SK810
100
100
SK815
150
150
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 100°C
TT = 85°C
IFAV
8 A 3)
8 A 4)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
30 A 3)
27 A 4)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
140/150 A 3)
125/135 A 4)
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
100 A2s 3)
78 A2s 4)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
SK82 ... SK86
4
SK88 ... SK815
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
0.15
Type
Typ
1.2
7.9±0.2
7.2±0.5
Pb
RoHS


Similar Part No. - SK84

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micro Commercial Compon...
SK84 MCC-SK84 Datasheet
81Kb / 3P
   8 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
logo
GOOD-ARK Electronics
SK84 GOOD-ARK-SK84 Datasheet
1Mb / 6P
   Surface Mount Schottky Rectifier
logo
Diotec Semiconductor
SK84 DIOTEC-SK84 Datasheet
54Kb / 2P
   Surface Mount Schottky-Rectifiers
logo
Shanghai Shunye Electro...
SK84 SHUNYE-SK84 Datasheet
1Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
SK84 DIOTEC-SK84 Datasheet
105Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
More results

Similar Description - SK84

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SK1520YD2 DIOTEC-SK1520YD2_17 Datasheet
169Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK4035CD2 DIOTEC-SK4035CD2 Datasheet
180Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK32SMA DIOTEC-SK32SMA_17 Datasheet
159Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PPL2060 DIOTEC-PPL2060 Datasheet
165Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK34SMA-3G DIOTEC-SK34SMA-3G_18 Datasheet
160Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK52 DIOTEC-SK52_18 Datasheet
157Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PPL2060 DIOTEC-PPL2060_19 Datasheet
148Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SKL32 DIOTEC-SKL32_18 Datasheet
135Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK1820D2 DIOTEC-SK1820D2_17 Datasheet
170Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK52 DIOTEC-SK52_15 Datasheet
150Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK12 DIOTEC-SK12_15 Datasheet
151Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com