Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SGL34-50 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # SGL34-50
Description  SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SGL34-50 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SGL34-50 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SGL34-50 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SGL34-20 ... SGL34-100
SGL34-20 ... SGL34-100
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SMD Schottky-Gleichrichterdioden
IFAV = 0.5 A
VF1 < 0.50 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 20...100 V
IFSM = 10/11 A
Version 2015-12-21
~ DO-213AA
Plastic MiniMELF
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Output Rectification in DC/DC
Converters, Polarity Protection,
Free-wheeling diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Ausgangsgleichrichtung in
Gleichstromwandlern, Verpolschutz,
Freilaufdioden
Standardausführung 1)
Features
Low forward voltage drop
Package compatible to SOD-87
High power dissipation
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Niedrige Fluss-Spannung
Gehäuse kompatibel zu SOD-87
Hohe Leistungsabgabe
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1
)
Taped and reeled
2500 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.04 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Marking:
One gray ring denotes “cathode” and “Schottky-Rectifier”
The type numbers are noted only on the label on the reel
Kennzeichnung:
Ein grauer Ring kennzeichnet “Kathode” und “Schottky-Gleichrichter”
Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
SGL34-20
20
20
SGL34-30
30
30
SGL34-40
40
40
SGL34-50
50
50
SGL34-60
60
60
SGL34-90
90
90
SGL34-100
100
100
Max. average forward rectified current – Dauergrenzstrom in Einwegschaltung
TT = 75°C
IFAV
0.5 A
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
6 A 3)
Peak forward surge current (half sine) – Stoßstrom (Sinus-Halbw.) 50/60 Hz
TA = 25°C
IFSM
10/11 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
2 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Max. temperature of the terminals TT = 100°C – Max. Temperatur der Anschlüsse TT = 100°C
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - SGL34-50

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Formosa MS
SGL34-50 FORMOSA-SGL34-50 Datasheet
67Kb / 2P
   Silicon epitaxial planer type
logo
Diotec Semiconductor
SGL34-50 DIOTEC-SGL34-50 Datasheet
187Kb / 2P
   Surface Mount Schottky-Rectifiers
logo
Semikron International
SGL34-50 SEMIKRON-SGL34-50 Datasheet
138Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Diotec Semiconductor
SGL34-50 DIOTEC-SGL34-50 Datasheet
103Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
logo
Semikron International
SGL34-50 SEMIKRON-SGL34-50 Datasheet
142Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
More results

Similar Description - SGL34-50

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SK1520YD2 DIOTEC-SK1520YD2_17 Datasheet
169Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK4035CD2 DIOTEC-SK4035CD2 Datasheet
180Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK32SMA DIOTEC-SK32SMA_17 Datasheet
159Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PPL2060 DIOTEC-PPL2060 Datasheet
165Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK34SMA-3G DIOTEC-SK34SMA-3G_18 Datasheet
160Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK52 DIOTEC-SK52_18 Datasheet
157Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
PPL2060 DIOTEC-PPL2060_19 Datasheet
148Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SKL32 DIOTEC-SKL32_18 Datasheet
135Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK1820D2 DIOTEC-SK1820D2_17 Datasheet
170Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK52 DIOTEC-SK52_15 Datasheet
150Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
SK12 DIOTEC-SK12_15 Datasheet
151Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com