Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CDT3331-11 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3331-11
Description  雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3331-11 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3331-11 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3331-11 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CDT3331-11
P. 1
五個 LED 可程式化輸出控制 IC
使 用 說 明
CDT3331 是以可程式化設計方式改變
CMOS 製造技術
LED 閃動變化的專用 IC.
工作電壓範圍:1.35~5.00V
靜態電流小 < 5µA(@3VDC)
LED 閃動的方式可以直接程式化在 IC
5 個 LED 輸出端輸出電流>20 mA(@3V)
內部, 如此才可以設定 LED 各種閃動
5 段單一按鍵觸發選擇方式
的方式.
可以任選多段(2~5)循環
利用單鍵觸發方式, 變化多端, 應用廣泛.
可改一層光罩改變跳法
IC
腳位及應用線路
KEY
按鍵換段觸發鍵
Rosc
外調電阻
OSCI,OSCI
外接電阻(Rosc)
CLOCK
128KHz 輸出端
OSCI+RES
利用內定電阻
ALLON
任何段接 VSS, LED 全亮
CDT3331-11
第一段
第二段
第三段
OFF
L1
L2
L3
L4
L5
L1
L2
L3
L4
L5
RES + OSCI 接一起
OSCI,OSCO 外接 Rosc
全閃頻率
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology Inc.
90 年 1 月 2 日
1
12
1
1
10
1
14
1
13
1
15
1
1
1
1
6
1
9
L5
L4
L3
L2
L1
KEY
OSCO
RES
VDD
VSS
CDT3331-11
Chip Size:1730 X 1770μM
11
2
1
3
OSCI
1
4
CLOCK
1
5
TS
OSCO
RES
OSCI
L3
CLOCK
--
TEST
VSS
VDD
L2
--
L1
--
Rosc
CDT3331-11
L4
KEY
L5
3VDC


Similar Part No. - CDT3331-11

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3331-10 BOWIN-CDT3331-10 Datasheet
76Kb / 1P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-12 BOWIN-CDT3331-12 Datasheet
78Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-13 BOWIN-CDT3331-13 Datasheet
78Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
More results

Similar Description - CDT3331-11

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3331-01 BOWIN-CDT3331-01 Datasheet
76Kb / 1P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-09 BOWIN-CDT3331-09 Datasheet
76Kb / 1P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-14 BOWIN-CDT3351-14 Datasheet
80Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-02 BOWIN-CDT3351-02 Datasheet
92Kb / 3P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-11 BOWIN-CDT3351-11 Datasheet
83Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331 BOWIN-CDT3331 Datasheet
88Kb / 3P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-12 BOWIN-CDT3331-12 Datasheet
78Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-08 BOWIN-CDT3351-08 Datasheet
85Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-04 BOWIN-CDT3331-04 Datasheet
76Kb / 1P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-06 BOWIN-CDT3331-06 Datasheet
84Kb / 2P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com