Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

ARF200 Datasheet(PDF) 1 Page - Ohmite Mfg. Co.

Part No. ARF200
Description  High power density
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OHMITE [Ohmite Mfg. Co.]
Homepage  http://www.ohmite.com
Logo OHMITE - Ohmite Mfg. Co.

ARF200 Datasheet(HTML) 1 Page - Ohmite Mfg. Co.

  ARF200 Datasheet HTML 1Page - Ohmite Mfg. Co. ARF200 Datasheet HTML 2Page - Ohmite Mfg. Co.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Page 1 of 2
The information contained herein does not form part of
a contract and is subject to change without notice. Arcol
operate a policy of continual product development, therefore,
specifications may change.
It is the responsibility of the customer to ensure that the
component selected from our range is suitable for the intended
application. If in doubt please ask Arcol.
ARCOL UK Limited,
Threemilestone Ind. Estate,
Truro, Cornwall, TR4 9LG, UK.
T +44 (0) 1872 277431
F +44 (0) 1872 222002
E sales@arcolresistors.com
www.arcolresistors.com
1/12.39
ARF Low Profile Wirewound
Metal Clad Resistors
Flexible design with high pulse capability, ideally suited to
braking and inverter / converter applications. Enhanced power
levels can be achieved when heatsink mounted.
High power density
Low profile
600V cables as standard
Heatsink mount for increased power dissipation
RoHS Compliant
Electrical Specifications
Type
Wattage (P)
(without
heatsink)
Wattage
(with
heatsink)
Max.
voltage
Ohmic
Value
Range
ARF150
75
150
1000
2R2 - 220R
ARF200
100
200
1000
3R6 - 390R
ARF300
150
300
1500
5R6 - 560R
ARF400
200
400
1500
7R5 - 820R
ARF500
250
500
2000
10R - 1K
ARF600
300
600
2000
11R - 1K1
Characteristics
Tolerance (Code):
Maximum surface temperature:
Temperature coefficient:
Operating Voltage:
Pulse overload:
Insulation resistance:
Insulation testing voltage:
± 5% (J)
+250°C
≤ ± 150ppm/°C
√(PxR)
10 x P, 5 sec
at 500V ≥ 10GΩ
4000V ≈
Dimensions (mm)
Type
L1
L2
ARF150
80
56
ARF200
110
86
ARF300
163
139
ARF400
216
192
ARF500
270
246
ARF600
300
276
TR 351 – TR 356
7
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
TR 351
TR 352
TR 353
TR 354
TR 355
TR 356
L1
L2
18.5 max.
12
1.5mm2
300 min.
TESLA
TR 351 120R/J
0852
Parametry a rozměry
Parameters and dimensions
Jmenovité zatížení při 25°C
Nominal load at 25°C
bez chladiče / without heatsink
s chladičem
with heatsink
rozsah hodnot
max. přetěžov. napětí
L1
L2
/g/
Typ Type
PNED=30% /W/
PNED=100%/W/
PN
resistance range
max. overload voltage
/mm/
/mm/
TR 351
225
75
150 W
2R2 - 220R
1 000 V#
80
56
250
TR 352
300
100
200 W
3R6 - 390R
1 000 V#
110
86
350
TR 353
450
150
300 W
5R6 - 560R
1 500 V#
163
139
500
TR 354
600
200
400 W
7R5 - 820R
1 500 V#
216
192
650
TR 355
750
250
500 W
10R – 1K
2 000 V#
270
246
800
TR 356
900
300
600 W
11R - 1K1
2 000 V#
300
276
900
Rezistory jsou vhodné pro použití v silových elektronických obvodech při brzdění
elektromotorů řízených elektrickými měniči. Al pouzdro může být upevněno na
chladící desku.
Resistors are suitable for application in power electrical circuits (e.g. brake resistors for
frequency converters). The case can be mounted on the heatsink.
Vývody - standardně SIFGL 600V/200°C
Po dohodě: vývody PTFE 600V/200°C,
úprava délky vývodů.
Outlets – standard: SIFGL 600V/200°C
Option: outlets PTFE 600V/200°C,
di erent length.
maximalní teplota povrchu rezistorů
250°C
maximal surface temperature
tolerance
±5%
tolerances
teplotní koe cient TK (10-6/K)
≤ ±150
TCR (10-6/K)
maximální dovolené napětí (V#
√(P x R)
maximum operating voltage (V#
stabilita při +25°C a PNED=100% , 1000 hod.*
±5%
stability at +25°C and PNED=100% , 1 000 hours*
přetížení
10 x PNED=100% , 5 sec
pulse overload
izolační odpor při 500V=
≥ 10 G:
isolation resistance at 500V=
izolační zkušební napětí
4000V#
isolation testing voltage
kategorie klimatické odolnosti
50 / 200 / 56
climatic category
speci kace
TSB-409, TPTE57-155/98,
speci cation
ČSN 60115-1/QC400000
Speci kace objednávky / Example of order
TR 356 820R / J … 50 ks (pcs)
typ rezistoru / resistor type
odporová hodnota / ohmic value
tolerance (J-5%) / tolerance (J-5%)
- drátové výkonové rezistory vAl pouzdru
- wire-wound power resistors in Al case
PNED=30% , PNED=100%
ED = procentuální vyjádření pracovního zatížení
rezistorů vpracovní periodě – typicky 120 s
ED – load factor = percentual ratio of switch-on
time against cycle period - typical 120 s
Závislost adiabatického impulzu
na odporové hodnotě
Adiabatic impulse x ohmic value
* bez chladiče / without heatsink
Ordering Procedure
Standard Resistor: Series, Resistance Value, Tolerance code (J
±5%) e.g. ARF150 5R6 J
www.arcolresistors.com
For more information and ordering, please consult


Html Pages

1  2 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn