Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Part Name
         Description


FDSD0512 Datasheet(PDF) 1 Page - TOKO, Inc

Part No. FDSD0512
Description  Metal Alloy Inductors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  TOKO [TOKO, Inc]
Homepage  http://www.toko.com
Logo 

   
 1 page
background image
FDSD0512/ FDSD0515/ FDSD0518
,
Inductance Range: 1.0~6.8
H(FDSD0512)、1.0~4.7H( FDSD0515)
0.68~10
H(FDSD0512)
Tolerance:±0.3
(Unit: mm)
(Unit: mm)
*: FDSD0512 : 1.2mm Max
FDSD0515:1.5mm Max.
FDSD0518:1.8mm Max.
FEATURES
特長
 5.2  4.9mm square and 1.2/ 1.5/ 1.8mm Max. height.
 Magnetically shielded construction, low DC resistance.
 The use of magnetic iron powder ensure capability for
large current.
 Low audible core noise.
 Ideal for DC-DC converter applications.
 RoHS compliant. Halogen Free.
 5.2  4.9mm 角、高さ1.2/ 1.5/ 1.8mm Max.
 閉磁路構造、低直流抵抗
 磁性材に鉄系磁性粉を用いた大電流対応
 低コア鳴きノイズ
 DC-DCコンバータ用インダクタに最適
 RoHS指令対応,ハロゲンフリー
TOKO STANDARD PART NUMBERS
東光 標準品一覧
TYPE FDSD0512 (Quantity/reel; 4,000 PCS)
東光品番
インダクタンス
(1)
許容差
直流抵抗
(2)
直流重畳許容電流
(3)
温度上昇許容電流
(4)
TOKO
Part
Number
Inductance
(1)
(
H)
Tolerance
(%)
DC
Resistance
(2)
(m
) Max. (Typ.)
Inductance
Decrease Current
(3)
(A) Max. (Typ.)
=30%
Temperature
Rise Current
(4)
T=40C
(A) Max. (Typ.)
FDSD0512-H-1R0M
1.0
 20
44 (37)
6.1 (7.6)
4.0 (4.7)
FDSD0512-H-K2R2M
2.2
 20
68 (56)
4.2 (5.2)
3.2 (3.8)
FDSD0512-H-4R7M
4.7
 20
180 (150)
3.0 (3.7)
2.0 (2.3)
FDSD0512-H-6R8M
6.8
 20
210 (180)
2.3 (2.9)
1.7 (2.0)
TYPE FDSD0515 (Quantity/reel; 4,000 PCS)
東光品番
インダクタンス
(1)
許容差
直流抵抗
(2)
直流重畳許容電流
(3)
温度上昇許容電流
(4)
TOKO
Part
Number
Inductance
(1)
(
H)
Tolerance
(%)
DC
Resistance
(2)
(m
) Max. (Typ.)
Inductance
Decrease Current
(3)
(A) Max. (Typ.)
=30%
Temperature
Rise Current
(4)
T=40C
(A) Max. (Typ.)
FDSD0515-H-1R0M
1.0
 20
30 (25)
7.0 (8.7)
5.2 (6.1)
FDSD0515-H-2R2M
2.2
 20
59 (49)
4.8 (6.0)
3.4 (4.0)
FDSD0515-H-3R3M
3.3
 20
75 (63)
3.8 (4.7)
3.0 (3.5)
FDSD0515-H-4R7M
4.7
 20
100 (82)
3.2 (4.0)
2.6 (3.0)
continued on next page
次頁へ続く
L
L
L
L
Recommended patterns
推奨パターン図
Metal Alloy Inductors
メタルアロイ
®インダクタ




Html Pages

1  2 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl