Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

BR-17CAM-2M Datasheet(PDF) 1 Page - Extech Instruments Corporation.

Part # BR-17CAM-2M
Description  Camera Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXTECH [Extech Instruments Corporation.]
Direct Link  http://www.extech.com
Logo EXTECH - Extech Instruments Corporation.

BR-17CAM-2M Datasheet(HTML) 1 Page - Extech Instruments Corporation.

  BR-17CAM-2M Datasheet HTML 1Page - Extech Instruments Corporation. BR-17CAM-2M Datasheet HTML 2Page - Extech Instruments Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Informational sheet
Model BR-17CAM-2M
Camera Probe
For use with the BR200 / BR250 Borescope only
Thank you for purchasing this professional camera probe. This
sheet covers the warning and specifications for the probe only.
Instructions regarding the usage of the BR200 or BR250
Borescope are provided in the Borescope User Guide.
NOTE: Remove the protective plastic lens
covering before first use.
Warnings
Do not bend to a smaller diameter than 60mm (2.36”)
Warranty is invalid if stickers, tags, or labels are removed
Specifications
Resolution
640x480 pixels
Viewing Angle
50°
Length
2m (6.6’)
Outer diameter (O.D.)
17mm (0.67”)
Focus distance
15 to 25cm (5.9 to 9.8”)
Operating Temperature
-10 to 50°C (14 to 122°F)
This is product is warranted for one year.
Copyright © 2012 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
www.extech.com
Hoja informativa
Modelo BR-17CAM-2M
Detector de Cámara
Sólo para uso con el boroscopio BR200 / BR250
Gracias por comprar este detector de cámara profesional. Esta
hoja sólo cubre las advertencias y las especificaciones del
detector. Las instrucciones sobre el uso del boroscopio
BR200/BR250 se proporcionan en la Guía del usuario
boroscopio.
NOTA: Quite la cubierta de plástico protector
que cubre antes del primer uso
Advertencias
No doble a un diámetro menor de 60mm (2.36”)
La garantía no es válida si se quitan las etiquetas o
calcomanías.
Especificaciones
Resolución
640 x 480 píxeles
ángulo de visión
50°
Longitud
2m (6,6’)
Diámetro exterior (OD)
17mm (0.67”)
Distancia de enfoque
15 to 25cm (5.9 to 9.8”)
Temperatura de operación
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Esto producto está garantizado por un año.
Copyright © 2012 Extech Instruments Corporation (Una Empresa FLIR)
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier
medio.
www.extech.com
Fiche d’informations
Modèle BR-17CAM-2M
Sonde Caméra
Pour utilisation avec l’endoscope BR200 / BR250
uniquement
Nous vous remercions d’avoir acheté cette sonde caméra
professionnelle. Cette fiche couvre les avertissements et les
spécifications concernant la sonde uniquement. Les instructions
concernant l’utilisation de l’endoscope BR200/BR250 sont
fournies dans le manuel d’utilisation de l’endoscope.
NOTA: Assez La cubierta de plástico protecteur
Qué cubre antes del uso apprêt
Avertissements
Ne pliez pas jusqu’à un diamètre inférieur à 60mm (2.36
pounces)
La garantie n’est pas valable si les autocollants, les
plaques ou les étiquettes sont retirés.
Caractéristiques
Résolution
640 x 480 pixels
angle de vision
50°
Longueur
2m (6,6’)
Diamètre extérieur
17mm (0.67”)
Distance de mise au point
15 to 25cm (5.9 to 9.8”)
Température de fonctionnement -10 à 50°C (14 à 122°F)
Ce produit est garanti pour un an.
Copyright © 2012 Extech Instruments Corporation (a FLIR
company)
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
www.extech.com


Similar Part No. - BR-17CAM-2M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Extech Instruments Corp...
BR-17CAM-5M EXTECH-BR-17CAM-5M Datasheet
195Kb / 2P
   Camera Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
More results

Similar Description - BR-17CAM-2M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Extech Instruments Corp...
BR-17CAM-5M EXTECH-BR-17CAM-5M Datasheet
195Kb / 2P
   Camera Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
BR-5CAM EXTECH-BR-5CAM Datasheet
169Kb / 2P
   Borescope Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
BR-9CAM EXTECH-BR-9CAM Datasheet
196Kb / 2P
   Borescope Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
BR-9CAM-2M EXTECH-BR-9CAM-2M Datasheet
196Kb / 2P
   Borescope Probe For use with the BR200 / BR250 Borescope only
BR-4CAM EXTECH-BR-4CAM Datasheet
192Kb / 2P
   Borescope Probe For use with the BR200 and BR250 Borescopes only
BR150 EXTECH-BR150 Datasheet
238Kb / 1P
   Video Borescope Inspection Camera
BR70 EXTECH-BR70 Datasheet
160Kb / 1P
   Video Borescope Inspection Camera
BR100 EXTECH-BR100 Datasheet
110Kb / 1P
   Video Borescope Inspection Camera
BR80 EXTECH-BR80 Datasheet
165Kb / 1P
   Video Borescope Inspection Camera
BR250 EXTECH-BR250 Datasheet
175Kb / 1P
   Video Borescope/Wireless Inspection Camera
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com