Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LFC32TTE121 Datasheet(PDF) 1 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

Part # LFC32TTE121
Description  WIRE WOUND INDUCTORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KOA [KOA Speer Electronics, Inc.]
Direct Link  http://www.koaspeer.com
Logo KOA - KOA Speer Electronics, Inc.

LFC32TTE121 Datasheet(HTML) 1 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

  LFC32TTE121 Datasheet HTML 1Page - KOA Speer Electronics, Inc. LFC32TTE121 Datasheet HTML 2Page - KOA Speer Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
WIRE WOUND INDUCTORS
LFC32/KL32 巻線モールドチップインダクタ
Wire Wound Molded Chip Inductors
■構造図 Construction
■特性 Characteristics
■外形寸法 Dimensions(mm)
■品名構成 Type Designation
 例 Example
外装色:黒 Body color: Black
■特長 Features
広いインダクタンス範囲をカバーします。
巻線タイプなので高いQ値が得られます。
モールド外装のため、耐環境性・寸法安定性に
優れています。
リフロー、フロー、こてはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています。
Cover a wide range of inductances.
High Q value can be achieved by wire wound
structure.
Excellent environment resistance and dimensional
stability due to the molding structure.
Suitable for reflow, flow and iron solderings.
Products with lead free termination meet
EU-RoHS requirements.
AEC-Q200 Qualified.
■用途 Applications
ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、テレビゲー
ム、ナビゲーションシステム、ディスクドライブ
(CD-ROM、HDD)、通信機器(ページャ、携帯電
話)、自動車関連(キーレスエントリー)
Video cameras, Digital still cameras, Family TV
game machines, Car navigation systems, Computer
peripherals, Mobile communications, Car electronics.
■インダクタンス測定標準 Inductance Measuring Standards
3.2±0.2
2.5±0.2
1.7±0.1
0.5
Weight:50g /1000pcs
221
Inch Size Code:1210
500
400
300
221
101
470
100
1R0
100
80
60
40
20
0
1
3
5 7 10
20 30 50 70
2
0.2 0.3 0.50.7
100
周波数 Frequency(MHz)
●直流重畳特性
 DC Bias
 Characteristics
200
50
40
30
20
100
70
10
7
3
4
5
2
1
10
20 30 50 70
2000
200 300
100
500 700 1000
直流電流 DC Bias(mA)
●Q-f特性
 Q-Frequency Characteristics 
3R3
4R7
1R0
100
470
221
測定器
Test equipment:Q meter 4342A YHP
Measuring circuit 測定回路
LCR meter
4262A
DC
power
source
L
Lx
L =1H
f =10kHz
Lx=Sample 測定試料
A
500
400
300
221
101
470
100
1R0
100
80
60
40
20
0
1
3
5 7 10
20 30 50 70
2
0.2 0.3 0.50.7
100
周波数 Frequency(MHz)
●直流重畳特性
 DC Bias
 Characteristics
200
50
40
30
20
100
70
10
7
3
4
5
2
1
10
20 30 50 70
2000
200 300
100
500 700 1000
直流電流 DC Bias(mA)
●Q-f特性
 Q-Frequency Characteristics 
3R3
4R7
1R0
100
470
221
測定器
Test equipment:Q meter 4342A YHP
Measuring circuit 測定回路
LCR meter
4262A
DC
power
source
L
Lx
L =1H
f =10kHz
Lx=Sample 測定試料
A
本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。ご注文およびご使用前に納入仕様書で内容をご確認ください。
Oct.2013
車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器へのご使用を検討される場合には、必ず事前にご相談ください。
Specificationsgivenhereinmaybechangedatanytimewithoutpriornotice.Pleaseconfirmtechnicalspecificationsbeforeyouorderand/oruse.
Contactoursalesrepresentativesbeforeyouuseourproductsforapplicationsincludingautomotives,medicalequipmentandaerospaceequipment.
Malfunctionorfailureoftheproductsinsuchapplicationsmaycauselossofhumanlifeorseriousdamage.
www.koanet.co.jp
EU
RoHS
端子表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります。
環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合には
お問合せください。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。
The terminal surface material lead free is standard.
Contact us when you have control request for environmental hazardous material
other than the substance specified by EU-RoHS.
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.
① モールド樹脂   Molded resin
② 電極       Electrode
③ フェライトコア  Ferrite core
④ マグネットワイヤ Magnet wire
形 名
Type
インダクタンス
Inductance
(μH)
インダクタンス測定器
Inductance Measuring
Equipment(HP)
LFC32
0.005〜0.10
4191A
(Impedanceanalyzer)
0.12〜330
4342A
(Qmeter)
KL32
0.005〜8.2
4191A
(Impedanceanalyzer)
10〜330
4192A
(Impedanceanalyzer)
LFC32
T
TE
221
J
品 種
Product
Code
LFC32
KL32
端子表面材質
Terminal
Surface Material
T: Sn
二次加工
Taping
TE : Plastic
  embossed
BK:Bulk
値許容差
Tolerance
J : ±5%
K : ±10%
M: ±20%
公称インダクタンス
Nominal
Inductance
3digits


Similar Part No. - LFC32TTE121

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
LFC32C1 ETC2-LFC32C1 Datasheet
34Kb / 1P
   1.7mm 2 Pin Ceramic Surface Mount Crystal
logo
Caliber Electronics Inc...
LFC32C1 CALIBER-LFC32C1 Datasheet
39Kb / 1P
   1.7mm 2 Pin Ceramic Surface Mount Crystal
logo
List of Unclassifed Man...
LFC32C3 ETC2-LFC32C3 Datasheet
34Kb / 1P
   1.7mm 2 Pin Ceramic Surface Mount Crystal
logo
Caliber Electronics Inc...
LFC32C3 CALIBER-LFC32C3 Datasheet
39Kb / 1P
   1.7mm 2 Pin Ceramic Surface Mount Crystal
logo
List of Unclassifed Man...
LFC32E1 ETC2-LFC32E1 Datasheet
34Kb / 1P
   1.7mm 2 Pin Ceramic Surface Mount Crystal
More results

Similar Description - LFC32TTE121

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
WI20C182J1U ETC2-WI20C182J1U Datasheet
929Kb / 6P
   WIRE WOUND INDUCTORS
logo
Central Technologies
CTAC0805F CT-CTAC0805F Datasheet
91Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors - Open Wound
logo
Sumida Corporation
5501 SUMIDA-5501 Datasheet
355Kb / 4P
   Wire Wound Chip Inductors
5506 SUMIDA-5506 Datasheet
391Kb / 3P
   Wire Wound Chip Inductors
5514 SUMIDA-5514 Datasheet
382Kb / 3P
   Wire Wound Chip Inductors
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
LB2518T220K TAIYO-YUDEN-LB2518T220K Datasheet
137Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors
LB2518T221M TAIYO-YUDEN-LB2518T221M Datasheet
143Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors
LB3218T331M TAIYO-YUDEN-LB3218T331M Datasheet
143Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors
LB2518T331M TAIYO-YUDEN-LB2518T331M Datasheet
143Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors
logo
Central Technologies
CT0603HCF CT-CT0603HCF Datasheet
377Kb / 1P
   Wire-wound Chip Inductors
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com