Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

P4SMAJ36 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # P4SMAJ36
Description  Transient Voltage Suppressor Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

P4SMAJ36 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  P4SMAJ36 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor P4SMAJ36 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor P4SMAJ36 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor P4SMAJ36 Datasheet HTML 4Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
P4SMAJ5.0 ... P4SMAJ170CA
P4SMAJ5.0 ... P4SMAJ170CA
Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden für die Oberflächenmontage
Version 2014-09-05
Dimensions - Maße [mm]
Peak pulse power dissipation
Impuls-Verlustleistung
400 W
Nominal Stand-off voltage
Nominale Sperrspannung
5.0...170 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
~ SMA
~ DO-214AC
Weight approx. – Gewicht ca.
0.07 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rollen
For bidirectional types, suppressor characteristics apply in both directions; add suffix “C” or “CA”.
Für bidirektionale Dioden gelten die Begrenzer-Eigenschaften in beiden Richtungen;
es ist das Suffix “C” oder “CA” zu ergänzen.
TVS diodes having breakdown voltage VBR = 220 ... 550 V:
please refer to datasheet P4SMA220
TVS-Dioden mit Abbruchspannung VBR = 220 ... 550 V:
siehe Datenblatt P4SMA220
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform)
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)
TA = 25°C
PPPM
400 W 1)
Steady state power dissipation
Verlustleistung im Dauerbetrieb
TT = 75°C
P
M(AV)
1 W
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
I
FSM
40 A 2)
Max. instantaneous forward voltage
Augenblickswert der Durchlass-Spannung
I
F = 25 A
VF
< 3.5 V 2)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 70 K/W 3)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
< 30 K/W
1
Non-repetitive pulse see curve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
2
Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Type
Typ
0.15
1± 0.3
4.5± 0.3
5± 0.2


Similar Part No. - P4SMAJ36

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SUNMATE electronic Co.,...
P4SMAJ36 SUNMATE-P4SMAJ36 Datasheet
727Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
logo
Pan Jit International I...
P4SMAJ36 PANJIT-P4SMAJ36 Datasheet
95Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 400 Watt Peak Power Pulse)
P4SMAJ36 PANJIT-P4SMAJ36 Datasheet
179Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER
logo
SUNMATE electronic Co.,...
P4SMAJ36 SUNMATE-P4SMAJ36 Datasheet
727Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
P4SMAJ36 SUNMATE-P4SMAJ36 Datasheet
727Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
More results

Similar Description - P4SMAJ36

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
BZG04 PHILIPS-BZG04 Datasheet
31Kb / 7P
   Transient voltage suppressor diodes
1996 Sep 19
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMAJ YANGJIE-SMAJ_11 Datasheet
199Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Diotec Semiconductor
P4SMAJ65 DIOTEC-P4SMAJ65_14 Datasheet
128Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Yangzhou yangjie electr...
SA10 YANGJIE-SA10_17 Datasheet
191Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
SMBJ10 YANGJIE-SMBJ10_17 Datasheet
213Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Infineon Technologies A...
ESD5V3S1B-02LS INFINEON-ESD5V3S1B-02LS Datasheet
1Mb / 17P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
Revision 1.0, 2011-04-08
ESD3V3U4ULC INFINEON-ESD3V3U4ULC_13 Datasheet
1Mb / 18P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
Rev. 1.6, 2013-02-20
ESD112-B1-02ELS INFINEON-ESD112-B1-02ELS Datasheet
971Kb / 15P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
Rev. 1.3, 2013-11-27
logo
First Silicon Co., Ltd
P4KE6.8 FS-P4KE6.8 Datasheet
336Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Dongguan City Niuhang E...
SMF5.0A NIUHANG-SMF5.0A Datasheet
471Kb / 6P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
logo
Diotec Semiconductor
P6KE68 DIOTEC-P6KE68_14 Datasheet
114Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com