Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

P6SMBJ13A Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # P6SMBJ13A
Description  bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

P6SMBJ13A Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  P6SMBJ13A Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor P6SMBJ13A Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor P6SMBJ13A Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor P6SMBJ13A Datasheet HTML 4Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
P6SMBJ5.0 ... P6SMBJ170CA
P6SMBJ5.0 ... P6SMBJ170CA
Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden für die Oberflächenmontage
Version 2014-09-05
Dimensions - Maße [mm]
Peak pulse power dissipation
Impuls-Verlustleistung
600 W
Nominal Stand-off voltage
Nominale Sperrspannung
5.0...170 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
~ SMB
~ DO-214AA
Weight approx. – Gewicht ca.
0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rollen
For bidirectional types, suppressor characteristics apply in both directions; add suffix “C” or “CA”.
Für bidirektionale Dioden gelten die Begrenzer-Eigenschaften in beiden Richtungen;
es ist das Suffix “C” oder “CA” zu ergänzen.
TVS diodes having breakdown voltage VBR = 220 ... 550 V:
please refer to datasheet P6SMB220 ... 550CA
TVS-Dioden mit Abbruchspannung VBR = 220 ... 550 V:
siehe Datenblatt P6SMB220 ... 550CA
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform)
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)
TA = 25°C
PPPM
600 W 1)
Steady state power dissipation
Verlustleistung im Dauerbetrieb
TT = 75°C
P
M(AV)
5 W
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
I
FSM
100 A 2)
Max. instantaneous forward voltage
Augenblickswert der Durchlass-Spannung
I
F = 25 A
VF
< 3.0 V 2)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 45 K/W 3)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
< 15 K/W
1
Non-repetitive pulse see curve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
2
Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
3
Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
1.1
Type
Typ
4.6
± 0.5
5.4
± 0.5
0.15


Similar Part No. - P6SMBJ13A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pan Jit International I...
P6SMBJ13A PANJIT-P6SMBJ13A Datasheet
80Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 600 Watt Peak Power Pulse)
logo
Diotec Semiconductor
P6SMBJ13A DIOTEC-P6SMBJ13A Datasheet
92Kb / 4P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
P6SMBJ13A SUNMATE-P6SMBJ13A Datasheet
1Mb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
logo
Surge Components
P6SMBJ13A SURGE-P6SMBJ13A Datasheet
218Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts???
logo
Semikron International
P6SMBJ13A SEMIKRON-P6SMBJ13A Datasheet
239Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
More results

Similar Description - P6SMBJ13A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
P6SMB220 DIOTEC-P6SMB220_14 Datasheet
120Kb / 3P
   bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Semikron International
P4SMA220 SEMIKRON-P4SMA220 Datasheet
373Kb / 2P
   Bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
TGL41-520C SEMIKRON-TGL41-520C Datasheet
427Kb / 2P
   Bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N6036 DIGITRON-1N6036 Datasheet
297Kb / 4P
   BIDIRECTIONAL TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES
logo
Semikron International
TGL41-6.8 SEMIKRON-TGL41-6.8 Datasheet
249Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
P6SMB400CA SEMIKRON-P6SMB400CA Datasheet
239Kb / 3P
   Unidirectional and Bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
logo
Diotec Semiconductor
P4KE6.8 DIOTEC-P4KE6.8_06 Datasheet
129Kb / 4P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Semikron International
BZW04-5V8 SEMIKRON-BZW04-5V8 Datasheet
149Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
P4SMAJ6.5 SEMIKRON-P4SMAJ6.5 Datasheet
162Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
BZW06-5V8 SEMIKRON-BZW06-5V8_07 Datasheet
155Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com