Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

294936 Datasheet(PDF) 1 Page - ERNI Electronics

Part # 294936
Description  Bausatz M12, Female, 8 pol
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ERNI [ERNI Electronics]
Direct Link  http://www.erni.com
Logo ERNI - ERNI Electronics

294936 Datasheet(HTML) 1 Page - ERNI Electronics

  294936 Datasheet HTML 1Page - ERNI Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
prior notice.
contact one of the ERNI companies
M12 Assy Kit, Female, 8 pin
Bausatz M12, Female, 8 pol.
294936
MRDBGR
2:1
Information:
Tolerances
Scale
All Dimensions
in mm
Class
I
Subject to modification without
A3
Designation
www.ERNI.com
before using.
Drawing will not be updated.
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
version of this drawing, please
AA
Bestandteile
Components
13 mm Einbauhöhe
M12 Bausatz
13 mm assembly height
cable direction
angled version
Schnitt A-A
Sectional drawing
Part No.
Artikel-Nr.
Description
Beschreibung
1
254310
pcs.
Stück
Part No.
Artikel-Nr.
M12 PCB Assembly Kit
Kabelabgangsrichtung
Montagebeispiel
Mounting Example
D
O-Ring
O-ring
7 x 1
835284
1
C
Befestigungsmutter
Metal shell
13 mm Einbauhöhe
13 mm assembly height
284034
1
B
O-Ring
O-ring
14 x 1
834899
1
A
M12 Buchse PCB Connector
M12 female PCB connector
8-polig, A-codiert, SMT
8 pin, A coded, SMT
294937
Buchse, 8-polig, A-codiert, SMT
Einbauhöhe 13 mm
Female, 8 pin, A coded, SMT
Assembly height 13 mm
Index
Date
-
13.02.2008
Notes:
- Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsmutter: 1,5 Nm ± 0,2
Tightening force for threaded metal shell: 1,5 Nm ± 0,2
- Einschraubgewinde der M12-Befestigungsmutter: M14 x 1
The mounting thread for M12 shell is M14 x 1
- Aufgrund mechanischer Überlegungen sollte die Frontplatte in einer Dicke von 3 mm
ausgeführt sein; für die sachgerechte Abdichtung ( mittels O-Ring ) sollte die Oberfläche
um das Einschraubgewinde frei von Beschädigungen sein und eine maximale
Rauhtiefe von R max. = 16 µm aufweisen.
For mechanical issues the front panel thickness should be 3 mm thick and for sealing ( o-ring ) the surface
around the thread hole should have no damage and be of quality R max. 16 = µm.
- Für eventuelle Oberflächenbeschichtungen der Frontplatte muss die Schichtdicke im Kontext
mit dem Einschraubgewinde geprüft werden.
Please regard thickness of plating in conjunction with front panel threads.
- Für EMV-Erfordernisse sollten zwischen Frontplatte bzw. deren Oberflächenbeschichtung und
der Befestigungsmutter ein elektrisch leitender Übergang bestehen, z.B. duch Ni-Beschichtung.
Regarding EMC issues the front panel or its plating should be conductive with the metal shell and have at
least a Ni plating.
- Verpackung: Beutel / Packaging: Bag
B
D
C
A


Similar Part No. - 294936

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Murata Manufacturing Co...
294931 MURATA-294931 Datasheet
181Kb / 10P
   Safety Standard Recognized Ceramic Capacitors
logo
ERNI Electronics
294932 ERNI-294932 Datasheet
77Kb / 1P
   Bausatz M12, Male, 5 pol
294934 ERNI-294934 Datasheet
51Kb / 1P
   Bausatz M12. Female, 5 pol
294938 ERNI-294938 Datasheet
47Kb / 1P
   Bausatz M8, Female, 3 pol
logo
PHOENIX CONTACT
2949389 PHOENIX-2949389 Datasheet
67Kb / 3P
   Diode block - EMG 45-DIO 8E-1N5408
More results

Similar Description - 294936

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ERNI Electronics
225113 ERNI-225113 Datasheet
50Kb / 1P
   Bausatz M12 Female, 4 pol
225115 ERNI-225115 Datasheet
48Kb / 1P
   Bausatz M12, Female, 4 pol
100403210054 ERNI-100403210054 Datasheet
97Kb / 1P
   Bausatz M12, Female, 4 pol.
294934 ERNI-294934 Datasheet
51Kb / 1P
   Bausatz M12. Female, 5 pol
294932 ERNI-294932 Datasheet
77Kb / 1P
   Bausatz M12, Male, 5 pol
225111 ERNI-225111 Datasheet
41Kb / 1P
   Bausatz M12, Male, 4 pol.
294942 ERNI-294942 Datasheet
49Kb / 1P
   Bausatz M8, Female, 4 pol
294938 ERNI-294938 Datasheet
47Kb / 1P
   Bausatz M8, Female, 3 pol
394812 ERNI-394812 Datasheet
78Kb / 1P
   Federleiste M12 8 Pol CAT6A
100203210054 ERNI-100203210054 Datasheet
93Kb / 1P
   Federleiste M12 8 pol CAT 6A
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com