Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PLS-041A-6PAI Datasheet(PDF) 1 Page - PIC GmbH

Part # PLS-041A-6PAI
Description  Leistungs-Levelsensor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PIC [PIC GmbH]
Direct Link  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

PLS-041A-6PAI Datasheet(HTML) 1 Page - PIC GmbH

  PLS-041A-6PAI Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH PLS-041A-6PAI Datasheet HTML 2Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SW T
IC H I N G T HE S M A R T WAY
PLS-041A-6PAI
Schaltleistung max.
50
Schaltstrom max.
1,5
Betriebstemperatur
-20
PLS-041A-6PAI
Dauerstrom max.
Schaltspannung max.
Spannungsfestigkeit min.
Gesamtwiderstand max. (Neuwert)
Leistungs-Levelsensor
Umgebungsbedingungen
Kontaktform
A
200
250
2
400
150
VDC
VAC
W / VA
A
A
VDC
m
80
bis +
°C
Lagertemperatur
80
-30 bis +
°C
Elektrische Daten
@ 25 °C
Dichte des Schwimmers typ.*
0,76
Empfohlene Mindestdichte des Mediums
Dichte des Schwimmers + 20%
g / cm
g / cm
3
3
Mechanische Daten
Abmessungen in mm
Zulassungen
Verpackungseinheit (VPE)
10
Gewicht pro Stück
12
Gewicht pro VPE
128
g
g
Stück
Features
Bestellinformationen
* im Auslieferungszustand
Polyamid-Gehäuse
Netzspannungsvariante
M8-Gewinde
Für zahlreiche Applikationen
Kundenspezifische Ausführungen
erhältlich
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone
+49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Rev.:
5.1
pls041a6pai_ds_d_5.1
Seite 1 von 2
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Germany
info@pic-gmbh.com
www.pic-gmbh.com


Similar Part No. - PLS-041A-6PAI

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
PLS-041A-6PPI PIC-PLS-041A-6PPI Datasheet
194Kb / 2P
   Leistungs-Levelsensor
More results

Similar Description - PLS-041A-6PAI

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
PLS-041B-6PPI PIC-PLS-041B-6PPI Datasheet
194Kb / 2P
   Leistungs-Levelsensor
PLS-031A-6PAI PIC-PLS-031A-6PAI Datasheet
291Kb / 2P
   Leistungs-Levelsensor
PLS-031A-6PPI PIC-PLS-031A-6PPI Datasheet
159Kb / 2P
   Leistungs-Levelsensor
PLS-041A-6PPI PIC-PLS-041A-6PPI Datasheet
194Kb / 2P
   Leistungs-Levelsensor
PLS-041B-6PAI PIC-PLS-041B-6PAI Datasheet
271Kb / 2P
   Leistungs-Levelsensor
PLS-031B-6PPI PIC-PLS-031B-6PPI Datasheet
159Kb / 2P
   Leistungs-Levelsensor
PLS-080A-6VAL PIC-PLS-080A-6VAL Datasheet
189Kb / 2P
   Edelstahl-Leistungs
PMC-5025 PIC-PMC-5025_14 Datasheet
186Kb / 1P
   Leistungs-Wechslerkontakt
PLS-080B-6VAL PIC-PLS-080B-6VAL Datasheet
189Kb / 2P
   Edelstahl-Leistungs
PLS-041A-3PPI PIC-PLS-041A-3PPI Datasheet
194Kb / 2P
   Standard-Levelsensor
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com