Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PLS-020B-3PPI Datasheet(PDF) 2 Page - PIC GmbH

Part # PLS-020B-3PPI
Description  Weltkleinster magnetisch
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PIC [PIC GmbH]
Direct Link  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

PLS-020B-3PPI Datasheet(HTML) 2 Page - PIC GmbH

  PLS-020B-3PPI Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH PLS-020B-3PPI Datasheet HTML 2Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SW T
IC H I N G T HE S M A R T WAY
PLS-020B-3PPI
PLS-020B-3PPI
Weltkleinster magnetisch
betätigter Levelsensor
Funktionsskizze
Der Schaltabstand des
kann sich verändern, wenn dieser auf
ferromagnetischen Teilen montiert wird.
Elektromagnetische Einflüsse und
Magnetfelder können das Schaltverhalten des
Levelsensors ebenfalls verändern.
PLS-020B-3PPI
Bemerkungen
Bei Montage mit aufwärts
gerichtetem Steigrohr kehrt sich das
Schaltverhalten um.
Montage
Materialinformationen
Material
Farbe
Gehäuse
PP
weiß
Kabel
UL 1007, AWG 24, 4 mm abisoliert und verzinnt
weiß
Muttern
PA66, M8, 1 Stück vormontiert
weiß
Schwimmer
PP-Schaum
weiß
Vergussmasse
PU / Epoxidharz
schwarz
Dichtring
Silikon
weiß
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone
+49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Rev.:
5.2
pls020b3ppi_ds_d_5.2
Seite 2 von 2
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Germany
info@pic-gmbh.com
www.pic-gmbh.com


Similar Part No. - PLS-020B-3PPI

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
PLS-020B-3 PIC-PLS-020B-3 Datasheet
39Kb / 2P
   World?셲 smallest magnetic Level Sensor
More results

Similar Description - PLS-020B-3PPI

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
PLS-020A-3PPI PIC-PLS-020A-3PPI Datasheet
209Kb / 2P
   Weltkleinster magnetisch
MS-313-3 PIC-MS-313-3 Datasheet
158Kb / 2P
   Weltkleinster Reedsensor im
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com