Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

UHDM727818SFTC Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # UHDM727818SFTC
Description  Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

UHDM727818SFTC Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  UHDM727818SFTC Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHDM727818SFTC Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHDM727818SFTC Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHDM727818SFTC Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHDM727818SFTC Datasheet HTML 5Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier
doux de type 12
Porte à charnière avec poignée (bride et découpe multi-fournisseur)
Application
Ces armoires sont conçues pour être boulonnées les unes aux autres
(nombre illimité d'unités) pour une plus grande souplesse et un
transport aisé. Le système UHDM est composé d'une armoire principale,
qui abrite le sectionneur monté sur bride, et d'armoires subordonnées
asservies, qui peuvent être ajoutées ou enlevées au besoin. Les
armoires principales sont conçues pour loger les sectionneurs et
disjoncteurs suivants :
ABB Controls : Mécanismes de commande à profondeur variable
montés sur bride pour disjoncteurs et sectionneurs.
Allen Bradley : Mécanismes de commande montés sur bride
pour sectionneurs Allen Bradley 1494F et disjoncteurs 1494D.
Sectionneurs à profondeur variable montés sur bride Allen
Bradley 1494V et mécanismes de commande pour disjoncteurs.
C-H Westinghouse : Sectionneurs de type C361 et mécanisme
de commande. Mécanismes de commande pour disjoncteurs
Cutler Hammer de type C371. Mécanismes de commande de
manette Flex-Shaft™ pour disjoncteurs.
General Electric : Manettes montées sur bride de type STDA et
mécanismes de commande à profondeur variable pour
sectionneurs et disjoncteurs. Aussi mécanismes de commande à
câble Spectra-Flex™ pour disjoncteurs.
Siemens I.T.E. Max-Flex™ : Manettes de commande à
profondeur variable montées sur bride pour sectionneurs et
disjoncteurs.
Square D : Sectionneurs et disjoncteurs utilisés avec des
mécanismes à profondeur variable montés sur bride de
classe 9422 ou des mécanismes à câble. Ces armoires ne sont
pas compatibles avec les coupe-circuit montés sur support de
classe 9422 ni avec les dispositifs de classe 9422TG1 ou
9422TG2.
Normes
UL 508, type 12
CSA, type 12
Conformes aux normes :
NEMA, type 12
JIC EGP-1-1967 et EMP-1-1967
CEI 60529, IP54
Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à
ces normes.
Construction


Similar Part No. - UHDM727818SFTC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
UHDM727818SFTC HAMMOND-UHDM727818SFTC Datasheet
230Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - UHDM727818SFTC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
IPC HAMMOND-IPC Datasheet
145Kb / 3P
   Armoire pour PC autoportante modulaire en acier doux de type 12
IME HAMMOND-IME Datasheet
120Kb / 3P
   Armoire autoportante modulaire en acier doux de type 12
IFMD HAMMOND-IFMD Datasheet
159Kb / 4P
   Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier doux de type 12
HME HAMMOND-HME Datasheet
174Kb / 4P
   Armoire autoportante modulaire en acier doux de type 12
UHD HAMMOND-UHD Datasheet
156Kb / 4P
   Armoire autoportante pour coupe-circuit a plusieurs portes en acier doux de type 12
1418FS HAMMOND-1418FS Datasheet
124Kb / 3P
   Armoire autoportante en acier doux de type 12
IMET HAMMOND-IMET Datasheet
150Kb / 4P
   Armoire autoportante modulaire a 2 portes en acier doux de type 12
EN4DSC HAMMOND-EN4DSC Datasheet
144Kb / 4P
   Armoire murale pour coupe-circuit en acier doux de type 4
HMET HAMMOND-HMET Datasheet
114Kb / 3P
   Armoire autoportante modulaire a 2 portes en acier doux de type 12
HFMD HAMMOND-HFMD Datasheet
171Kb / 4P
   Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com