Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

UHD Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # UHD
Description  Armoire autoportante pour coupe-circuit a plusieurs portes en acier doux de type 12
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

UHD Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  UHD Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHD Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHD Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. UHD Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Armoire autoportante pour coupe-circuit à plusieurs portes en
acier doux de type 12
Porte à charnière avec poignée (bride et découpe multi-fournisseur)
Application
Conçue pour loger l'équipement de sécurité suivant :
ABB Controls : Mécanismes de commande à profondeur variable
montés sur bride pour disjoncteurs et sectionneurs.
Allen Bradley : Mécanismes de commande montés sur bride pour
sectionneurs Allen Bradley 1494F et disjoncteurs 1494D.
Sectionneurs à profondeur variable montés sur bride Allen
Bradley 1494V et mécanismes de commande pour disjoncteurs.
C-H Westinghouse : Sectionneurs de type C361 et mécanisme de
commande. Mécanismes de commande pour disjoncteurs Cutler
Hammer de type C371. Mécanismes de manette Flex-Shaft™ pour
disjoncteurs.
General Electric : Manettes montée sur bride de type STDA et
mécanismes de commande à profondeur variable pour
sectionneurs et disjoncteurs. Aussi mécanismes de commande à
câble Spectra-Flex™ pour disjoncteurs.
Siemens I.T.E. Max-Flex™ : Manettes de commande à profondeur
variable montées sur bride pour sectionneurs et disjoncteurs.
Square D : Sectionneurs et disjoncteurs utilisés avec des
mécanismes à profondeur variable montés sur bride de classe
9422 ou des mécanismes à câble. Ces armoires ne sont pas
compatibles avec les coupe-circuit montés sur bride de classe
9422 ni avec les dispositifs de classe 9422TG1 ou 9422TG2.
Normes
UL 508, type 12
CSA, type 12
Conformes aux normes :
NEMA, type 12
JIC EGP-1-1967 et EMP-1-1967
CEI 60529, IP54
Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à
ces normes.
Construction
Tôle d'acier de calibre 10 et joints soudés en continu, lisses.
Les armoires de grandes dimensions sont munies de raidisseurs pour
plus de rigidité.
Un rebord d'étanchéité rabattu sur le pourtour de la porte prévient les
infiltrations de liquides et de contaminants.
Des anneaux de levage robustes sont fixés aux coins supérieurs
renforcés.


Similar Part No. - UHD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
UHD-400 ETC1-UHD-400 Datasheet
1Mb / 12P
   POWER AND RELAY DRIVERS
UHD-400 ETC2-UHD-400 Datasheet
2Mb / 128P
   SELECTION GUIDE TO HIGH-VOLTAGE/HIGH-CURRENT
UHD-400-1 ETC1-UHD-400-1 Datasheet
1Mb / 12P
   POWER AND RELAY DRIVERS
UHD-400-1 ETC2-UHD-400-1 Datasheet
2Mb / 128P
   SELECTION GUIDE TO HIGH-VOLTAGE/HIGH-CURRENT
UHD-402 ETC1-UHD-402 Datasheet
1Mb / 12P
   POWER AND RELAY DRIVERS
More results

Similar Description - UHD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1422MD HAMMOND-1422MD Datasheet
180Kb / 3P
   Armoire autoportante a plusieurs portes en acier doux de type 12
UHDM HAMMOND-UHDM Datasheet
300Kb / 5P
   Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
2UDF HAMMOND-2UDF Datasheet
153Kb / 3P
   Armoire de plancher pour coupe-circuit a 2 portes en acier doux de type 12
2UD HAMMOND-2UD Datasheet
153Kb / 3P
   Armoire murale pour coupe-circuit a 2 portes en acier doux de type 12
1418TDFS HAMMOND-1418TDFS Datasheet
116Kb / 3P
   Armoire autoportante a 2 portes en acier doux de type 12
HMET HAMMOND-HMET Datasheet
114Kb / 3P
   Armoire autoportante modulaire a 2 portes en acier doux de type 12
IMET HAMMOND-IMET Datasheet
150Kb / 4P
   Armoire autoportante modulaire a 2 portes en acier doux de type 12
IPC HAMMOND-IPC Datasheet
145Kb / 3P
   Armoire pour PC autoportante modulaire en acier doux de type 12
IFMD HAMMOND-IFMD Datasheet
159Kb / 4P
   Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier doux de type 12
1418FS HAMMOND-1418FS Datasheet
124Kb / 3P
   Armoire autoportante en acier doux de type 12
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com