Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

T5R4F90SB Datasheet(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Part # T5R4F90SB
Description  IGBT
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Direct Link  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

T5R4F90SB Datasheet(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  T5R4F90SB Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd T5R4F90SB Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd T5R4F90SB Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd T5R4F90SB Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
単位
Uni
t
規格値
Rat
i
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
I
t
em
-55~150
Tstg
保存温度
St
or
ageT
emper
at
ur
e
150
Tch
チャネル温度
ChannelT
emper
at
ur
e
V
900
VCES
コレクタ・エミッタ間電圧
Col
l
ect
or
-
Emi
t
t
erVol
t
age
±30
VGES
ゲート・エミッタ間電圧
Gat
e-
Emi
t
t
erVol
t
age
A
5.
4
IC
コレクタ電流(直流)
Cont
i
nuousCol
l
ect
orCur
r
ent(
DC)
10.
8
パルス幅 10μs,duty=1/100
Pul
sewi
dt
h10µs,dut
y=1/
100
ICP
コレクタ電流(ピーク)
Cont
i
nuousCol
l
ect
orCur
r
ent(
Peak)
W
78
PT
全損失
T
ot
alPowerDi
ssi
pat
i
on
A
5.
4
Starti
ngTch=25℃,Tch≦150℃
IAR
繰り返しアバランシェ電流
Repet
i
t
i
veAval
ancheCur
r
ent
mJ
58
Starti
ngTch=25℃,Tch≦150℃
EAS
単発アバランシェエネルギー
Si
ngl
eAval
ancheEner
gy
mJ
5.
8
Starti
ngTch=25℃,Tch≦150℃
EAR
繰り返しアバランシェエネルギー
Repet
i
t
i
veAval
ancheEner
gy
kV
2
一括端子・ケース間,AC1分間印加
T
er
mi
nal
st
ocase,AC1mi
nut
e
Vdi
s
絶縁耐圧
Di
el
ect
r
i
cSt
r
engt
h
N・m
0.
5
(推奨値:0.
3N・m)
(
Recommendedt
or
que:0.
3N
・m)
TOR
締め付けトルク
Mount
i
ngT
or
que
T5R4F90SB
900V5.
4A
■定格表 RATI
NGS
●絶対最大定格 Absol
ut
eMaxi
mum Rat
i
ngs
指定のない場合 Tc=25℃/unl
essotherwi
sespeci
fi
ed)
●電気的・熱的特性 El
ect
r
i
calChar
act
er
i
st
i
cs
指定のない場合 Tc=25℃/unl
essotherwi
sespeci
fi
ed)
Uni
t:mm
■外観図 OUTLI
NE
単位
Uni
t
規格値 Rati
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
I
t
em
MAX
TYP
MIN
V
900
IC=1mA,VGE=0V
V(BR)CES
コレクタ・エミッタ間降伏電圧
Col
l
ect
or
-
Emi
t
t
erBr
eakdownVol
t
age
μA
10
VCE=900V,VGE=0V
ICES
コレクタ遮断電流
Zer
oGat
eVol
t
ageCol
l
ect
orCur
r
ent
±0.
1
VGE=±30V,VCE=0V
IGES
ゲート漏れ電流
Gat
e-
Emi
t
t
erLeakageCur
r
ent
V
10
8
IC=5.
4A,VGE=10V
VCE(sat)
コレクタ・エミッタ間オン電圧
St
at
i
cCol
l
ect
or
-
Emi
t
t
erSat
ur
at
i
onVol
t
age
3.
5
3.
0
2.
5
IC=1mA,VCE=10V
VTH
ゲートしきい値電圧
Gat
eThr
eshol
dVol
t
age
℃/W
1.
6
接合部・ケース間
Junct
i
ont
ocase
θjc
熱抵抗
Ther
malResi
st
ance
nC
20
VCC=400V,VGE=10V,IC=5.
4A
Qg
ゲート全電荷量
T
ot
alGat
eChar
ge
pF
402
VCE=10V,VGE=0V,f=1MHz
Ci
es
入力容量
I
nputCapaci
t
ance
28
Cres
帰還容量
Rever
seTr
ansf
erCapaci
t
ance
65
Coes
出力容量
Out
putCapaci
t
ance
ns
112
IC=5.
4A,RL=83Ω,VCC=450V,
VGE(+)=10V,VGE(-)=0V
td
(on)
ターンオン遅延時間
Tur
n-
ondel
ayt
i
me
85
tr
上昇時間
Ri
set
i
me
170
td
(off)
ターンオフ遅延時間
Tur
n-
of
fdel
ayt
i
me
66
tf
降下時間
Fal
lt
i
me
I
GBT
Package:FTO-
220AG
3pi
n
10.0
G
C
E
:
:
:
T5R4SB
Type No.
品名略号
Date code
ロット記号(例)
Control No.
管理番号(例)
0000
4.5
2.54
2.54
特長
絶縁タイプ
高耐圧
高速スイッチング
Feat
ur
e
I
sol
at
edPackage
Hi
ghVol
t
age
Hi
ghSpeedSwi
t
chi
ng
外形図については新電元 Webサイトをご参照下さい。捺印表示については
捺印仕様をご確認下さい。
Fordet
ai
l
soft
heout
l
i
nedi
mensi
ons,r
ef
ert
oourweb si
t
e.Asf
ort
he
mar
ki
ng,r
ef
ert
ot
hespeci
f
i
cat
i
on"Mar
ki
ng,Ter
mi
nalConnect
i
on".
www.
s
hi
ndengen.
co.
j
p/
pr
oduct
/
s
emi
/
I
GBT-
p
2014.03〉)


Similar Description - T5R4F90SB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
eupec GmbH
FZ1200R12KL4C EUPEC-FZ1200R12KL4C Datasheet
263Kb / 8P
   IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
FZ1200R17KE3 EUPEC-FZ1200R17KE3 Datasheet
284Kb / 8P
   IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
FS10R06VL4B2 EUPEC-FS10R06VL4B2 Datasheet
634Kb / 7P
   IGBT-Module IGBT-modules
FS10R12VT3 EUPEC-FS10R12VT3 Datasheet
653Kb / 8P
   IGBT-Module IGBT-modules
FS10R12YT3 EUPEC-FS10R12YT3 Datasheet
706Kb / 7P
   IGBT-Module IGBT-modules
logo
Infineon Technologies A...
FF800R17KF6C-B2 INFINEON-FF800R17KF6C-B2 Datasheet
407Kb / 8P
   IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
2012-09-27 revision:2.1
FP15R12W1T4_B11 INFINEON-FP15R12W1T4_B11 Datasheet
423Kb / 11P
   IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
2009-10-19 revision:2.0
FP10R12W1T4_B11 INFINEON-FP10R12W1T4_B11 Datasheet
422Kb / 11P
   IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
2009-10-19 revision: 2.0
logo
eupec GmbH
FZ1200R33KF2C EUPEC-FZ1200R33KF2C Datasheet
253Kb / 7P
   IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
FP15R12KT3 EUPEC-FP15R12KT3 Datasheet
342Kb / 11P
   IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter
logo
Infineon Technologies A...
DF100R07W1H5FP_B54 INFINEON-DF100R07W1H5FP_B54 Datasheet
705Kb / 11P
   IGBT,Wechselrichter / IGBT,Inverter
V3.0 2017-04-06
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com