Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SHG14007 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # SHG14007
Description  Generateur de chaleur de 15-150 W
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

SHG14007 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  SHG14007 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. SHG14007 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Générateur de chaleur de 15-150 W
Caractéristiques
Conçu pour protéger l'équipment électronique, pneumatique,
hydraulique et mécanique contre les basses températures, la
condensation et la corrosion.
Le générateur de chaleur à CTP (coefficient de température positif)
maintient une température stable à l'intérieur des enceintes, ce qui
assure le fonctionnement fiable des composants critiques pendant de
plus longues périodes.
La puissance de chauffage s'ajuste à la température ambiante.
Les connecteurs à pression facilitent et accélèrent le travail de
câblage.
Part No.
Watts¹
Max. Current²
L
Ship Wt. lbs
SHG14000
15W
1.5A
2.60
1
SHG14001
30W
3.0A
2.60
1
SHG14003
45W
3.5A
2.60
1
SHG14005
60W
2.5A
5.50
1
SHG14006
75W
4.0A
5.50
1
SHG14007
100W
4.5A
5.50
1
SHG14008
150W
8.0A
8.70
2
¹ At 68oF (20oC) ambient temperature
² Inrush current
Operating
Voltage:
AC/DC 110- - 250 V
Heating Element: PTC resistor, self regulating


Similar Part No. - SHG14007

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
SHGL HAMMOND-SHGL Datasheet
52Kb / 1P
   Generateur dair chaud de 250-400 W
SHGL04600 HAMMOND-SHGL04600 Datasheet
52Kb / 1P
   Generateur dair chaud de 250-400 W
SHGL04601 HAMMOND-SHGL04601 Datasheet
52Kb / 1P
   Generateur dair chaud de 250-400 W
SHGM HAMMOND-SHGM Datasheet
83Kb / 2P
   Petits generateurs de chaleur par rayonnement de 10-30 W
SHGM1410 HAMMOND-SHGM1410 Datasheet
83Kb / 2P
   Petits generateurs de chaleur par rayonnement de 10-30 W
More results

Similar Description - SHG14007

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
SHV HAMMOND-SHV Datasheet
100Kb / 2P
   Generateur de chaleur de 100-400 W, avec panneau de commande
SHGM HAMMOND-SHGM Datasheet
83Kb / 2P
   Petits generateurs de chaleur par rayonnement de 10-30 W
SHGL HAMMOND-SHGL Datasheet
52Kb / 1P
   Generateur dair chaud de 250-400 W
PWS HAMMOND-PWS Datasheet
57Kb / 2P
   Echangeur de chaleur air/eau
FLH HAMMOND-FLH Datasheet
86Kb / 1P
   Generateur dair chaud de 125-800 W, avec thermostat
SCR HAMMOND-SCR Datasheet
54Kb / 1P
   Generateur dair chaud haute puissance de 550-650 W
1584H HAMMOND-1584H Datasheet
77Kb / 2P
   Barres d alimentation de qualit챕 m챕dicale de 15 A
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
   ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com