Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

RSKS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part No. RSKS
Description  Tiroir pivotant pour clavier, pour montage sur quatre montants
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RSKS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RSKS Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RSKS Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Part No.
Mounting Dimensions
Height
Rack Units
Depth
RSKS19005BK1
5.25
3U
15.00
RSKS19DOORBK1
Hinged Locking Door for RSKS Keyboard
Drawer
NOTE: Will NOT work in our 17" deep racks (as slides are too
deep).
Tiroir pivotant pour clavier, pour montage sur quatre montants
Caractéristiques
Montage sur bâti de 19 po standard
Fourni tel qu'illustré avec deux glissières et la quincaillerie
d'assemblage.
S'installe sur les rails pour panneaux avant et arrière d'un bâti.
S'adapte à un espacement de 19,8 po à 34,8 po entre les rails avant et
arrière.
Occupe seulement 5,25 po (3U) d'espace de panneau.
Conception unique permettant l'utilisation d'un clavier pleine grandeur
(non compris) sur la tablette d'un bâti.
Le plateau supérieur du tiroir pivote sur 90 degrés (dans le sens
antihoraire) lorsqu'il est tiré vers l'extérieur.
Revêtement en poudre résistant texturé noir.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Galerie
Accessoires
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Html Pages

1  2 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn