Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PJR Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PJR
Description  Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PJR Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PJR Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJR Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJR Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Boîte de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en
relief (couvercle opaque ou regard) Série PJ
Couvercle basculant/porte à charnière avec vis
Application
Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques,
hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique
ou de boîtier de câblage de raccordement.
Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé
au boyau ou mouillé.
Idéale pour les applications haute température ou dans les
environnements très corrosifs.
Normes
UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66
Construction
L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle
assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération
atmosphérique.
Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de
panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de raccordement.
Quincaillerie d'assemblage incluse.
Le couvercle est fixé au moyen de vis imperdables en acier inoxydable
vissées dans des douilles filetées en laiton.
Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
Les armoires peuvent être dotées de regards en polycarbonate collé.
La porte est montée sur une charnière à piano en acier inoxydable.
Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité
parfaite.
Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de pattes
de fixation à l'arrière de l'armoire.
Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont
fournis pour le montage à l'arrière de l'armoire.
Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion,
veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements
techniques.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PJR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
PJRAN1X1U01X TI1-PJRAN1X1U01X Datasheet
343Kb / 12P
[Old version datasheet]   TPA2025D1 Audio Power Amplifier Evaluation Module
logo
Pan Jit International I...
PJRB461F PANJIT-PJRB461F Datasheet
89Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODE
PJRB461F PANJIT-PJRB461F_09 Datasheet
107Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODE
PJRB461F PANJIT-PJRB461F_16 Datasheet
422Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODE
PJRB461F_R1_00001 PANJIT-PJRB461F_R1_00001 Datasheet
422Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODE
More results

Similar Description - PJR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PJRT HAMMOND-PJRT Datasheet
175Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJRL HAMMOND-PJRL Datasheet
196Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PBC HAMMOND-PBC Datasheet
125Kb / 2P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle transparent
PJL HAMMOND-PJL Datasheet
187Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X
PCJ-SL HAMMOND-PCJ-SL Datasheet
159Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-HSC HAMMOND-PCJ-HSC Datasheet
182Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PJUW HAMMOND-PJUW Datasheet
133Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X avec fen챗tre
PJW HAMMOND-PJW Datasheet
143Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X avec regard
PCJ-NSL HAMMOND-PCJ-NSL Datasheet
159Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
1414N4AL HAMMOND-1414N4AL Datasheet
176Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en aluminium de type 4X
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com