Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PHPF19005BK2 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PHPF19005BK2
Description  Panneau de porte articule
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PHPF19005BK2 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PHPF19005BK2 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Panneau de porte articulé
Caractéristiques
Construction en acier de calibre 14.
S'installe directement sur les rails de montage pour bâti de 19 po.
Lorsque la porte est ouverte, l'espace entre les rails de panneau est
complètement accessible.
La porte est rabattable sur les quatre côtés.
Comprend un verrou (déjà installé) et deux clés.
Revêtement lisse en poudre.
Part No.
Part No.
Opening Dimensions
Mounting Dimensions Rack
Black
Light Gray
Height
Width
Height
Width
Units
PHPF19005BK2 PHPF19005LG2
5.22
16.20
5.25
19.00
3U
PHPF19008BK2 PHPF19008LG2
8.72
16.20
8.75
19.00
5U
PHPF19012BK2 PHPF19012LG2
12.22
16.20
12.25
19.00
7U
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - PHPF19005BK2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PHPF19005 HAMMOND-PHPF19005 Datasheet
35Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PHPF19005BK2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RMSC HAMMOND-RMSC Datasheet
49Kb / 1P
   Couvercle de panneau de porte articul챕 en acrylique
IMEBP HAMMOND-IMEBP Datasheet
66Kb / 1P
   Panneau de raccordement
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
S2CBP HAMMOND-S2CBP Datasheet
50Kb / 1P
   Panneau de base
HMEBP HAMMOND-HMEBP Datasheet
44Kb / 1P
   Panneau de raccordement
PPG HAMMOND-PPG Datasheet
69Kb / 1P
   Panneau de ventilation
DSG HAMMOND-DSG Datasheet
48Kb / 1P
   Guide-support de porte
1418PR HAMMOND-1418PR Datasheet
54Kb / 1P
   Rails de montage de panneau pour armoires autoportantes
IPCBP HAMMOND-IPCBP Datasheet
45Kb / 1P
   Panneau interieur de base
S2CBWD HAMMOND-S2CBWD Datasheet
75Kb / 1P
   Porte vitree de base
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com