Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DNRMV23BK1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DNRMV23BK1
Description  TABLETTE POUR BATTERIE A PROFILES PROFONDS, POUR MONAGE SUR DEUX MONTANTS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DNRMV23BK1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DNRMV23BK1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. DNRMV23BK1 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Tablette pour batterie à profilés profonds, pour montage sur
deux montants
Caractéristiques
Utiliser avec notre bâti robuste à deux (2) montants à double
taraudage DNRR.
Construction en acier épais de calibre 14.
Utiliser pour soutenir des batteries ou des châssis lourds pour un
groupe de batteries à courant continu (c.c.).
Profondeur de 19 ou de 24 po au choix (profondeur de 19 po illustrée).
Le modèle ventilé est robuste et n'entrave pas la transmission de la
chaleur vers le haut.
Rebords avant et arrière pliés servant de raidisseurs et d'éléments de
retenue pour l'équipement.
Revêtement en poudre résistant texturé noir.
Utiliser avec un bâti de la série DRZ477.
Capacité de charge recommandée de 300 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
19 Inch Rack Mounting Shelf
Part No.
Part No.
Mounting Dimensions
Vented
Solid
Rack Units
Height
Width
Depth
DNRMV 19BK1
DNRMU19BK1
3U
5.25
19.00
19.00
DNRMV 1924BK1
DNRMU1924BK1
3U
5.25
19.00
24.00
23 Inch Rack Mounting Shelf
Part No.
Part No.
Mounting Dimensions
Vented
Solid
Rack Units
Height
Width
Depth
DNRMV 23BK1
DNRMU23BK1
3U
5.25
19.00
19.00
DNRMV 2324BK1
DNRMU2324BK1
3U
5.25
19.00
24.00
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - DNRMV23BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNRMV23BK1 HAMMOND-DNRMV23BK1 Datasheet
314Kb / 1P
   PAINTED BLACK TEXTURED
More results

Similar Description - DNRMV23BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNRMM HAMMOND-DNRMM Datasheet
53Kb / 1P
   ETAGERE A PROFILES PROFONDS,, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
DNDM HAMMOND-DNDM Datasheet
75Kb / 1P
   TABLETTE CENTREE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
DNRMA HAMMOND-DNRMA Datasheet
52Kb / 1P
   TABLETTE REGLABLE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
   Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RKBM HAMMOND-RKBM Datasheet
48Kb / 1P
   Tablette pour clavier et ecran, pour montage sur deux montants
RAS HAMMOND-RAS Datasheet
69Kb / 2P
   Tablette en porte-a-faux pour montage sur deux montants
RSUS HAMMOND-RSUS Datasheet
56Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RASC HAMMOND-RASC Datasheet
72Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RMAS HAMMOND-RMAS Datasheet
81Kb / 1P
   Tablette a profondeur reglable, pour montage sur quatre montants
RMAD HAMMOND-RMAD Datasheet
49Kb / 1P
   Rail DIN a profondeur reglable, pour montage sur deux montants
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com