Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

ADV7191KSTZ Datasheet(PDF) 2 Page - Analog Devices

Part # ADV7191KSTZ
Description  Video Encoders with Six 10-Bit DACs and 54 MHz Oversampling
Download  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADV7191KSTZ Datasheet(HTML) 2 Page - Analog Devices

  ADV7191KSTZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADV7191KSTZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADV7191KSTZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADV7191KSTZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADV7191KSTZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADV7191KSTZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADV7191KSTZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADV7191KSTZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADV7191KSTZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 72 page
background image
ADV7190/ADV7191
–2–
REV. B
CONTENTS
FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
APPLICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
GENERAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SPECIFICATIONS
5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5 V DYNAMIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3 V DYNAMIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5 V TIMING CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.3 V TIMING CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PACKAGE THERMAL PERFORMANCE . . . . . . . . . . . . . 9
PIN CONFIGURATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PIN FUNCTION DESCRIPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DETAILED DESCRIPTION OF FEATURES . . . . . . . . . 11
GENERAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DATA PATH DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INTERNAL FILTER RESPONSE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FEATURES: FUNCTIONAL DESCRIPTION . . . . . . . . . 17
Brightness Detect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Chroma/Luma Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Clamp Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CSO, HSO, and VSO Outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Color Bar Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Color Burst Signal Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Color Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Chrominance Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Undershoot Limiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Digital Noise Reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Double Buffering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gamma Correction Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NTSC Pedestal Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Power-On
RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Real-Time Control, Subcarrier Reset,
and Timing Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SCH Phase Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sleep Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Square Pixel Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vertical Blanking Data Insertion And
BLANK Input . . . . 19
YUV Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
16-Bit Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4
¥ Oversampling and Internal PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VIDEO TIMING DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RESET SEQUENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MPU PORT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
REGISTER ACCESSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
REGISTER PROGRAMMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MODE REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TIMING REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
SUBCARRIER FREQUENCY AND
PHASE REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
CLOSED CAPTIONING REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . 36
NTSC PEDESTAL REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
TELETEXT REQUEST CONTROL REGISTER . . . . . . 37
CGMS_WSS REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
CONTRAST CONTROL REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . 38
COLOR CONTROL REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HUE ADJUST CONTROL REGISTER . . . . . . . . . . . . . . 39
BRIGHTNESS CONTROL REGISTERS . . . . . . . . . . . . . 39
SHARPNESS CONTROL REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . 40
DNR REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
GAMMA CORRECTION REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . 42
BRIGHTNESS DETECT REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . 43
OUTPUT CLOCK REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
APPENDIX 1
BOARD DESIGN AND LAYOUT
CONSIDERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
APPENDIX 2
CLOSED CAPTIONING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
APPENDIX 3
COPY GENERATION MANAGEMENT
SYSTEM (CGMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
APPENDIX 4
WISE SCREEN SIGNALING (WSS) . . . . . . . . . . . . . . . 48
APPENDIX 5
TELETEXT INSERTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
APPENDIX 6
OPTIONAL OUTPUT FILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
APPENDIX 7
DAC BUFFERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
APPENDIX 8
RECOMMENDED REGISTER VALUES . . . . . . . . . . . 52
APPENDIX 9
NTSC WAVEFORMS (WITH PEDESTAL) . . . . . . . . . 56
NTSC WAVEFORMS (WITHOUT PEDESTAL) . . . . . 57
PAL WAVEFORMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
UV WAVEFORMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
OUTPUT WAVEFORMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
VIDEO MEASUREMENT PLOTS . . . . . . . . . . . . . . . . 64
APPENDIX 10
VECTOR PLOTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
OUTLINE DIMENSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70


Similar Part No. - ADV7191KSTZ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Analog Devices
ADV7191KST AD-ADV7191KST Datasheet
628Kb / 69P
   Video Encoder with Six 10-Bit DACs and Video Encoder with Six DAC Outputs
REV. 0
More results

Similar Description - ADV7191KSTZ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Analog Devices
ADV7190 AD-ADV7190_15 Datasheet
626Kb / 72P
   Video Encoders with Six 10-Bit DACs and 54 MHz Oversampling
REV. B
ADV7191 AD-ADV7191_15 Datasheet
626Kb / 72P
   Video Encoders with Six 10-Bit DACs and 54 MHz Oversampling
REV. B
ADV7192 AD-ADV7192 Datasheet
664Kb / 69P
   Video Encoder with Six 10-Bit DACs, 54 MHz Oversampling and Progressive Scan Inputs
REV. 0
ADV7192 AD-ADV7192_15 Datasheet
2Mb / 69P
   Video Encoder with Six 10-Bit DACs, 54 MHz Oversampling and Progressive Scan Inputs
REV. A
ADV7194 AD-ADV7194_15 Datasheet
605Kb / 69P
   Video Encoder with 54 MHz Oversampling
REV. A
ADV7194KSTZ AD-ADV7194KSTZ Datasheet
605Kb / 69P
   Professional Extended-10 Video Encoder with 54 MHz Oversampling
REV. A
ADV7194 AD-ADV7194 Datasheet
647Kb / 69P
   Professional Extended-10??Video Encoder with 54 MHz Oversampling
REV. 0
ADV7190 AD-ADV7190 Datasheet
628Kb / 69P
   Video Encoder with Six 10-Bit DACs and Video Encoder with Six DAC Outputs
REV. 0
ADV7342 AD-ADV7342_15 Datasheet
2Mb / 108P
   Multiformat Video Encoder Six, 11-Bit, 297 MHz DACs
REV. D
ADV7343 AD-ADV7343_15 Datasheet
2Mb / 108P
   Multiformat Video Encoder Six, 11-Bit, 297 MHz DACs
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com