Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

JMK316BJ106ZA-T Datasheet(PDF) 1 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

Part # JMK316BJ106ZA-T
Description  HIGH VALUE MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Direct Link  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

JMK316BJ106ZA-T Datasheet(HTML) 1 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  JMK316BJ106ZA-T Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc JMK316BJ106ZA-T Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
特長 FEATURES
形名表記法 ORDERING CODE
用途 APPLICATIONS
40
J M K 3 1 6 B J 1 0 6 M L _ T ○
6
7
8
5
4
3
2
1
9
10
11
K
0.45
A
0.8
D
0.85
F
1.15
G
1.25
H
1.5
L
1.6
N
1.9
Y
2.0max
M
2.5
△F
Y5V
−30∼+85℃
+22 ⁄−82%
B J
X7R
−55∼+125℃
±15%
B J
X5R
−55∼+85℃
±15%
K
±10
M
±20
Z
+80
−20
P
2.5
A
4
J
6.3
L
10
E
16
T
25
G
35
U
50
K
Plated
1
Rated voltage〔VDC〕
3
End termination
5
Temperature characteristics code
7
Capacitance tolerances〔%〕
Standard products
9
T
Tape & reel
8
Thickness〔mm〕
4
Dimensions〔case size〕
(mm)
10
11
Packaging
Internal code
107(0603)
1.6×0.8
212(0805)
2.0×1.25
316(1206)
3.2×1.6
325(1210)
3.2×2.5
M
Multilayer Ceramic Capacitors
2
Series name
Special code
Standard products
△=Blank space
△=Blank space
6
Nominal capacitance〔pF〕
example
473
47,000
105
1,000,000
K
0.45
A
0.8
D
0.85
F
1.15
G
1.25
H
1.5
L
1.6
N
1.9
Y
2.0max
M
2.5
T
リールテーピング
107(0603)
1.6×0.8
212(0805)
2.0×1.25
316(1206)
3.2×1.6
325(1210)
3.2×2.5
K
±10
%
M
±20
%
Z
%
P
2.5
A
4
J
6.3
L
10
E
16
T
25
G
35
U
50
K
メッキ品
1
定格電圧〔VDC〕
3
7
容量許容差
標準
個別仕様
9
包装
4
形状寸法〔EIA〕L×W(mm)
10
当社管理記号
11
2
シリーズ名
標準品
△=スペース
端子電極
8
製品厚み〔mm〕
6
公称静電容量〔pF〕
473
47,000
105
1,000,000
△F
B J
±10
+30
−80
5
温度特性〔%〕
△=スペース
M
積層コンデンサ
+80
−20
・電極にNi金属を使用し、端子電極部にメッキをしてあることにより、は
んだ付け性および耐熱性にすぐれ、マイグレーションもほとんど発生せ
ず、高い信頼性を示します
・等価直列抵抗(ESR)が小さく、ノイズ吸収性にすぐれています。
・特にタンタルおよびアルミ電解コンデンサに比較した場合:
高い許容リップル電流値
高い定格電圧でありながら小型形状
絶縁抵抗、破壊電圧が高く信頼性にすぐれている
等の特徴があります
・The use of Nickel(Ni) as material for both the internal and external elec-
trodes improves the solderability and heat resistance characteristics.
This almost completely eliminates migration and raises the level of reli-
ability significantly.
・Low equivalent series resistance(ESR) provides excellent noise absorp-
tion characteristics.
・Compared to tantalum or aluminum electrolytic capacitors these ceramic
capacitors offer a number of excellent features, including:
Higher permissible ripple current values
Smaller case sizes relative to rated voltage
Improved reliability due to higher insulation resistance and break-
down voltage.
・General digital circuit
・Power supply bypass capacitors
Liquid crystal modules
Liquid crystal drive voltage lines
LS I, I C, converters(both for input and output)
・Smoothing capacitors
DC-DC converters (both for input and output)
Switching power supplies (secondary side)
・デジタル回路全般
・電源バイパスコンデンサ
液晶モジュール用
液晶駆動電圧ライン用
電源電圧の高いLSI、IC、OPアンプ用
・平滑コンデンサ
DC-DCコンバータ(入力、出力側用)
スイッチング電源(2次側用)
大容量積層セラミックコンデンサ
HIGH VALUE MULTILAYER CERAMIC
CAPACITORS
OPERATING TEMP.
−25∼+85℃
−55∼+125℃
−55∼+85℃
−25∼+85℃
−30∼+85℃
BJ
F
B
X7R
X5R
F
Y5V
Temp.characteristics
code
operating Temp. range


Similar Part No. - JMK316BJ106ZA-T

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
JMK316BJ106KL TI-JMK316BJ106KL Datasheet
430Kb / 23P
[Old version datasheet]   UNREGULATED 60-mA CHARGE PUMP VOLTAGE INVERTER
logo
ON Semiconductor
JMK316BJ106KL ONSEMI-JMK316BJ106KL Datasheet
451Kb / 13P
   1A High-Efficiency Step-Down DC-DC Converter
April 2005 Rev. 1.0.2
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
JMK316BJ106KL-T TAIYO-YUDEN-JMK316BJ106KL-T Datasheet
312Kb / 3P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
JMK316BJ106KLHT TAIYO-YUDEN-JMK316BJ106KLHT Datasheet
291Kb / 2P
   Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) for Automotive
JMK316BJ106ML-T TAIYO-YUDEN-JMK316BJ106ML-T Datasheet
312Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type)
More results

Similar Description - JMK316BJ106ZA-T

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
JMK063BJ223MP-F TAIYO-YUDEN-JMK063BJ223MP-F Datasheet
288Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors
AMK316BBJ157ML-T TAIYO-YUDEN-AMK316BBJ157ML-T Datasheet
265Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors
AMK021BJ223MK-W TAIYO-YUDEN-AMK021BJ223MK-W Datasheet
289Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors
AMK325ABJ227MM-P TAIYO-YUDEN-AMK325ABJ227MM-P Datasheet
334Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors
AMK325AC6157MM-P TAIYO-YUDEN-AMK325AC6157MM-P Datasheet
334Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors
LMK316BJ106ML-T TAIYO-YUDEN-LMK316BJ106ML-T Datasheet
312Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors
AMK432BJ477MM-T TAIYO-YUDEN-AMK432BJ477MM-T Datasheet
334Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors
LMK316BJ106MD-T TAIYO-YUDEN-LMK316BJ106MD-T Datasheet
331Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors
GMK212BBJ475KD-T TAIYO-YUDEN-GMK212BBJ475KD-T Datasheet
334Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors
EMK021BJ102KK-W TAIYO-YUDEN-EMK021BJ102KK-W Datasheet
290Kb / 2P
   High Value Multilayer Ceramic Capacitors
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com