Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CQ-2232 Datasheet(PDF) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # CQ-2232
Description  High-Speed Small Current Sensor
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

CQ-2232 Datasheet(HTML) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

  CQ-2232 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems CQ-2232 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems CQ-2232 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems CQ-2232 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems CQ-2232 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems CQ-2232 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems CQ-2232 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems CQ-2232 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems CQ-2232 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
[CQ-2232]
MS1566-J-00
2013/10
- 5 -
7. 絶対最大定格
Table 3. 絶対最大定格
項目
記号
最小
最大
単位
端子
電源電圧
VDD
−0.3
6.5
V
VDD pin
アナログ出力
端子電流
IOUT
−1
1
mA
VOUT pin
保存温度範囲
Tstg
−40
150
°C
注意)絶対最大定格に規定された範囲を超えた条件で使用した場合、デバイスが破壊に至ることがあり
ます。破壊に至らない場合でも、信頼性や寿命に悪影響を及ぼすことがあります。また、通常の
動作は保証されません。
8. 推奨動作条件
Table 4. 推奨動作条件
項目
記号
最小
標準
最大
単位
備考
電源電圧
VDD
2.7
3.3
3.63
V
出力電流
IOUT
−0.5
0.5
mA
VOUT pin
負荷容量
CL
100
pF
VOUT pin
動作温度範囲
Ta
−40
110
°C
Ta > 95°CはFigure 4参照
注意)推奨動作条件に規定された範囲を超えた条件で使用した場合、電気的特性及び磁気的特性は保証
されません。
条件: EIA/JEDECの定める【EIA/JESD 51】準拠の基板に実装、V
DD=3.63V
※ 冷却あるいは放熱条件により、ディレーティングカーブを改善することが可能です。
Figure 4. CQ-2232のディレーティングカーブ
0
10
20
30
40
50
60
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
周囲温度Ta[℃]
(32 A)
(95
°C)


Similar Part No. - CQ-2232

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
CQ-2233 AKM-CQ-2233 Datasheet
770Kb / 15P
   High-Speed Small Current Sensor
CQ-2234 AKM-CQ-2234 Datasheet
770Kb / 15P
   High-Speed Small Current Sensor
CQ-2235 AKM-CQ-2235 Datasheet
774Kb / 16P
   High-Speed Small Current Sensor
More results

Similar Description - CQ-2232

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
CQ-2333 AKM-CQ-2333 Datasheet
767Kb / 15P
   High-Speed Small Current Sensor
CQ-2332 AKM-CQ-2332 Datasheet
767Kb / 15P
   High-Speed Small Current Sensor
CQ-2234 AKM-CQ-2234 Datasheet
770Kb / 15P
   High-Speed Small Current Sensor
CQ-2334 AKM-CQ-2334 Datasheet
703Kb / 15P
   High-Speed Small Current Sensor
CQ-2233 AKM-CQ-2233 Datasheet
770Kb / 15P
   High-Speed Small Current Sensor
CQ-2235 AKM-CQ-2235 Datasheet
774Kb / 16P
   High-Speed Small Current Sensor
CQ-2335 AKM-CQ-2335 Datasheet
771Kb / 16P
   High-Speed Small Current Sensor
CQ-236B AKM-CQ-236B_16 Datasheet
680Kb / 13P
   High-Speed Small-Sized Current Sensor
CQ-236B AKM-CQ-236B Datasheet
680Kb / 13P
   High-Speed Small-Sized Current Sensor
CQ-2366 AKM-CQ-2366 Datasheet
698Kb / 13P
   High-Speed Small-Sized Current Sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com