Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

400FT Datasheet(PDF) 3 Page - Numonyx B.V

Part # 400FT
Description  Top / Bottom Boot Block 5 V Supply Flash Memory
Download  67 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

400FT Datasheet(HTML) 3 Page - Numonyx B.V

  400FT Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V 400FT Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V 400FT Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V 400FT Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V 400FT Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V 400FT Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V 400FT Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V 400FT Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V 400FT Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 67 page
background image
M29FxxxFT, M29FxxxFB
Contents
3/67
4.6
Unlock Bypass Reset Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.7
Chip Erase Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.8
Block Erase Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.9
Erase Suspend Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.10
Erase Resume Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.11
Read CFI Query Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.1
Data Polling Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2
Toggle Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3
Error Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.4
Erase Timer Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.5
Alternative Toggle Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6
Maximum Rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7
DC and AC Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8
Package Mechanical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9
Part Numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Appendix A
Block Address Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Appendix B
Common Flash Interface (CFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Appendix C
Block protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
C.1
Programmer Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
C.2
In-System Technique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Appendix D
Revision History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66


Similar Part No. - 400FT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
400FT NUMONYX-400FT Datasheet
1Mb / 67P
   Top / Bottom Boot Block 5 V Supply Flash Memory
More results

Similar Description - 400FT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M29F800FT5AN6E2 NUMONYX-M29F800FT5AN6E2 Datasheet
1Mb / 67P
   Top / Bottom Boot Block 5 V Supply Flash Memory
logo
Intel Corporation
PA28F400B5T80 INTEL-PA28F400B5T80 Datasheet
344Kb / 44P
   5 VOLT BOOT BLOCK FLASH MEMORY
logo
STMicroelectronics
M28W640FCT STMICROELECTRONICS-M28W640FCT_06 Datasheet
534Kb / 77P
   64 Mbit (4Mbx16, Boot Block) 3V Supply Flash memory
logo
Intel Corporation
28F800C3 INTEL-28F800C3 Datasheet
1Mb / 68P
   Advanced Boot Block Flash Memory (C3)
logo
Numonyx B.V
M28W160CT NUMONYX-M28W160CT Datasheet
1Mb / 50P
   16 Mbit (1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
STMicroelectronics
M28W320CT STMICROELECTRONICS-M28W320CT Datasheet
414Kb / 42P
   32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
M29F102BB STMICROELECTRONICS-M29F102BB Datasheet
432Kb / 24P
   1 Mbit (64Kb x16, Boot Block) Single Supply Flash Memory
M28W640ECT STMICROELECTRONICS-M28W640ECT Datasheet
838Kb / 55P
   64 Mbit 4Mb x16, Boot Block 3V Supply Flash Memory
logo
Numonyx B.V
M28W320FCT NUMONYX-M28W320FCT Datasheet
1Mb / 69P
   32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
STMicroelectronics
M28W320EBT STMICROELECTRONICS-M28W320EBT Datasheet
299Kb / 45P
   32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com