Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RK73HW3AGTBL1002D Datasheet(PDF) 1 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

Part # RK73HW3AGTBL1002D
Description  THICK FILM竊늁RECISION竊
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KOA [KOA Speer Electronics, Inc.]
Direct Link  http://www.koaspeer.com
Logo KOA - KOA Speer Electronics, Inc.

RK73HW3AGTBL1002D Datasheet(HTML) 1 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

  RK73HW3AGTBL1002D Datasheet HTML 1Page - KOA Speer Electronics, Inc. RK73HW3AGTBL1002D Datasheet HTML 2Page - KOA Speer Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
THICK FILMPRECISION
RK73H 角形チップ抵抗器(精密級)
Flat Chip Resistors (Precision Grade)
■構造図 Construction
外装色:黒(1F, 1H),
    青(1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A)
Coating color:Black(1F, 1H),
Blue(1E, 1J, 2A, 2B, 2E, W2H, W3A)
■特長 Features
小型・軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、
耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を
有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応です。電極、抵抗、ガ
ラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
Small size and light weight.
Excellent heat resistance and weather resistance are
ensured by the use of metal glaze thick film.
High stability and high reliability with the triple-layer
structure of electrode.
Applicable to various kinds of automatic mounters for
taping, etc.
Suitable for both flow and reflow solderings.
Products with lead free termination meet EU-RoHS
requirements. EU-RoHS regulation is not intended for
Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.
■参考規格 Reference Standards
 IEC 60115-8
 JIS C 5201-8
 EIAJ RC-2134B
① 保護膜   Protective coating
② 抵抗皮膜  Resistive film
③ 内部電極  Inner electrode
④ ニッケルめっき
Ni plating
⑤ はんだめっき
Solder plating
⑥ セラミック
Ceramic substrate
L
c
c
W
t
d
■品名構成 Type Designation
 例 Example
■負荷軽減曲線 Derating Curve
100
80
60
40
20
0
-60 -40 -20
0 20 40 60
70
-55
80 100 120
125 155
140 160
周囲温度 Ambient temperature(℃)
1F,1H
1E,1J,2A,2B,
2E,W2H,W3A
周囲温度70℃以上で使用される場合は、上図に示す負荷軽減
曲線に従って、定格電力を軽減して御使用下さい。
For resistors operated at an ambient temperature of 70℃ or
above, a power rating shall be derated in accordance with the
above derating curve.
※2 金めっき電極品は、1E、1J、2A(10Ω〜1MΩ)で対応しております。
  仕様が若干異なりますので、弊社までご相談下さい。
※3 1F及び1Hは端子表面材質記号としてTのみを対応致します。
※2 Products with gold plated electrodes are also available with 1E, 1J and 2A types
  (10Ω〜1MΩ)
, so please consult with us.
※3 With type 1F and 1H, only the symbol T is available as the terminal surface material.
端子表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります。
環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せ下さい。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照して下さい。
The terminal surface material lead free is standard.
Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the
substance specified by EU-RoHS.
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.
■外形寸法 Dimensions
※1 RK73H2H、RK73H3Aも対応致します。
※1 RK73H2H and RK73H3A are also available.
EU
RoHS
本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。
車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器への御使用を検討される場合には、必ず事前に御相談下さい。
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.
Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotives, medical equipment and aerospace equipment.
Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.
www.koanet.co.jp
形名 Type
(Inch Size Code)
寸法 Dimensions(mm)
Weight(g)
(1000pcs)
L
W
c
d
t
1F
(01005) 0.4±0.02 0.2±0.02 0.10±0.03 0.11±0.03 0.13±0.02
0.04
1H
(0201) 0.6±0.03 0.3±0.03 0.1±0.05 0.15±0.05 0.23±0.03
0.14
1E
(0402)
1.0
.
0.5±0.05
0.2±0.1
0.25
. 0.35±0.05
0.68
1J
(0603)
1.6±0.2
0.8±0.1
0.3±0.1
0.3±0.1
0.45±0.1
2.14
2A
(0805)
2.0±0.2
1.25±0.1
0.4±0.2
0.3 .
0.5±0.1
4.54
2B
(1206)
3.2±0.2
1.6±0.2
0.5±0.3
0.4
0.6±0.1
9.14
2E
(1210)
2.6±0.2
15.5
W2H
(2010)
5.0±0.2
2.5±0.2
0.65±0.15
24.3
W3A
(2512)
6.3±0.2
3.1±0.2
37.1
+0.1
−0.05
+0.05
−0.1
+0.2
−0.1
+0.2
−0.1
RK73H
2B
T
TD
1002
F
品 種
Product
Code
定格電力
Power
Rating
1F:0.03W
1H:0.05W
1E:0.063W
1J :0.1W
2A:0.125W
2B:0.25W
2E:0.33W
   0.5W
W2H:0.75W
W3A:1W
端子表面材質
Terminal
Surface Material
T:Sn
G:Au※2
(L:Sn/Pb※3
二次加工
Taping
TX:4mm width-
  1mm pitch plastic
  embossed
TA:1mm pitch
press paper
TBL・TC・TCM:
2mm pitch
press paper
TPL・TP:
2mm pitch
punch paper
TD:4mm pitch
punch paper
TE:4mm pitch
plastic
embossed
BK:Bulk
公称抵抗値
Nominal
Resistance
4 digits
抵抗値許容差
Resistance
Tolerance
D:±0.5%
F:±1%


Similar Part No. - RK73HW3AGTBL1002D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KOA Speer Electronics, ...
RK73HW3AGTBL1002D KOA-RK73HW3AGTBL1002D Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73HW3AGTBL1002D KOA-RK73HW3AGTBL1002D Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73HW3AGTBL1002D KOA-RK73HW3AGTBL1002D Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73HW3AGTBL1002D KOA-RK73HW3AGTBL1002D Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73HW3AGTBL1002D KOA-RK73HW3AGTBL1002D Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
More results

Similar Description - RK73HW3AGTBL1002D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KOA Speer Electronics, ...
RK73H2ATTD7501F KOA-RK73H2ATTD7501F Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73H1JTTD1501F KOA-RK73H1JTTD1501F Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73H2BTTD2201F KOA-RK73H2BTTD2201F Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73H1JTTD51R0F KOA-RK73H1JTTD51R0F Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73H2BTTD1001F KOA-RK73H2BTTD1001F Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73H1JTTD75R0F KOA-RK73H1JTTD75R0F Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73H1JTTD47R0F KOA-RK73H1JTTD47R0F Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73H2BTTD1601F KOA-RK73H2BTTD1601F Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73H1JTTD4302F KOA-RK73H1JTTD4302F Datasheet
867Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
RK73H1ETTP2204F KOA-RK73H1ETTP2204F Datasheet
852Kb / 2P
   THICK FILM竊늁RECISION竊
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com