Electronic Components Datasheet Search |
|
2-1105301-2 Datasheet(PDF) 46 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
2-1105301-2 Datasheet(HTML) 46 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
46 / 236 page Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. 44 HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors Kontakte (Optik) HD-LWL Serie/Contacts (Optics) HD-LWL series Bezeichnung Description 0-0216341-1 0-1102921-1 0-0216342-1 Stifteinsatz Buchseneinsatz Male insert Female insert Zentrierhülse Alignment sleeve Stiftkontakt Pin contact Buchsenkontakt Socket contact Zentrierhülse Alignment sleeve LWL-Kontakte (Optik) Kontakt-Werkstoff Ms, verzinnt und rostfreier Stahl Zentrierhülse-Werkstoff Thermoplast Zusammenstellung: kurzer Kontakt mit Zentrierhülse langer Kontakt Einfügungsdämpfung <2dB Steckhäufigkeit 50 Zyklen Betriebstemperatur -20°C - +80°C Kabelhaltekraft im Kontakt [N] min 30 Kontakthaltekraft im Modul min 40 Leitungstype 1mm Plastik-Lichtwellenleiter mit 2,2mm Mantel Crimpanschluß LWL-contacts (optics) Contact-material Ms, tin-plated and stainless steel Material of centering ferrule thermoplastics assembly: short contact with centering ferrule long contact insertion loss <2dB mating frequency 50 cycles Operating temperature -20°C - +80°C holding power of the cable in the contact [N] min 30 contact retention force in the module min 40 cable type 1mm plastic-fiber optics with 2,2mm sleeve Crimp connection Stiftkontakt Pin contact Buchsenkontakt mit Zentrierhülse Socket contact with alignment sleeve Zentrierhülse für kurzen Kontakt Alignment sleeve for short contact 0-0090364-2 0-0501198-1 0-0100281-1 0-0734423-1 0-0100606-2 0-0100281-2 0-1102855-1 0-1102855-6 Crimpzange Faserstripper Schneidlehre Rückschmelzofen Schmelzlehre lange Kontakte Schmelzlehre kurze Kontakte AWZG-HD.M-RSZ EWZG-RZS Bestell-Nr./ Order No. Maße mm2 Dimensions mm2 Bestelltext Designation Werkzeuge für Crimptechnik Koax/Crimping tools Coax Crimpzange/Crimping tool Ausdrückwerkzeug HD/Extraction tool HD Eindrückwerkzeug/Insertion tool Faserstripper/Cable stripper Schneidlehre o. Abb./Cutting gauge Rückschmelzofen/Hot melting Unit Schmelzlehre lange Kontakte/Melting gauge long contact Schmelzlehre kurze Kontakte/Melting gauge short contact Bezeichnung Description |
Similar Part No. - 2-1105301-2 |
|
Similar Description - 2-1105301-2 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |