Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

3-1105301-1 Datasheet(PDF) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 3-1105301-1
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

3-1105301-1 Datasheet(HTML) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 3-1105301-1 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105301-1 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105301-1 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105301-1 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105301-1 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105301-1 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105301-1 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105301-1 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers 3-1105301-1 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
16
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
Höhe in m
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
Normaler Luftdruck in kPa
80,0
70,0
62,0
54,0
47,0
41,0
35,5
30,5
26,5
12,0
5,5
Multiplikationsfaktor für Abstände
1,00
1,14
1,29
1,48
1,70
1,95
2,25
2,62
3,02
6,67
14,50
Mindestluftstrecken für die Isolationskoordination (Tabelle 2 a)
1)Die Spannung ist
- für Funktionsisolierung: die höchste an der Luftstrecke zu erwartende Stoßspannung;
- für Basisisolierung, falls direkt oder wesentlich beeinflußt durch transiente Überspannung aus dem Niederspannungsnetz:
die Bemessungs-Stoßspannung des Betriebsmittels;
- für andere Basisisolierung: die höchste Stoßspannung, die im Stromkreis auftreten kann;
_) Vorzugswerte
0,33 _)
0,40
0,5 _)
0,60
0,80 _)
1,0
1,2
1,5 _)
2,0
2,5 _)
3,0
4,0 _)
5,0
6,0 _)
8,0 _)
10
12 _)
15
20
25
30
40
50
60
80
100
Erforderliche
Steh-
Stoßspannung
1) [kV]
Fall A
(inhomogenes Feld)
Verschmutzungsgrad
Fall B
(homogenes Feld)
Verschmutzungsgrad
1
[mm]
2
[mm]
3
[mm]
4
[mm]
1
[mm]
2
[mm]
3
[mm]
4
[mm]
0,01
0,02
0,04
0,06
0,10
0,15
0,25
0,5
1,0
1,5
2
3
4
5,5
8
11
14
18
25
33
40
60
75
90
130
170
_)
0,2
0,25
0,5
1,0
1,5
2
3
4
5,5
8
11
14
18
25
33
40
60
75
90
130
170
0,80
1,0
1,5
2
3
4
5,5
8
11
14
18
25
33
40
60
75
90
130
170
1,6
2
3
4
5,5
8
11
14
18
25
33
40
60
75
90
130
170
0,01
0,02
0,04
0,06
0,10
0,15
0,2
0,3
0,45
0,6
0,8
1,2
1,5
2
3
3,5
4,5
5,5
8
10
12,5
17
22
27
35
45
_)
0,2
0,3
0,5
0,6
0,8
1,2
1,5
2
3
3,5
4,5
5,5
8
10
12,5
17
22
27
35
45
0,8
1,2
1,5
2
3
3,5
4,5
5,5
8
10
12,5
17
22
27
35
45
1,6
2
3
3,5
4,5
5,5
8
10
12,5
17
22
27
35
45
Höhen-Korrekturfaktoren (Tabelle 2 b)


Similar Part No. - 3-1105301-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
3-1105653-8 TEC-3-1105653-8 Datasheet
275Kb / 1P
   ECR-17-006155
More results

Similar Description - 3-1105301-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Powerbox
PSC04 POWERBOX-PSC04 Datasheet
165Kb / 2P
   T E L E C O M R E C T I F I E R S Y S T E M S
PBMPLS POWERBOX-PBMPLS Datasheet
385Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GJSBL340-360 ETL-GJSBL340-360 Datasheet
420Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
logo
Powerbox
PBMPLS-RM POWERBOX-PBMPLS-RM Datasheet
138Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
PHOENIX POWERBOX-PHOENIX Datasheet
951Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GESBL1030-1060CT ETL-GESBL1030-1060CT Datasheet
332Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL1030-1060CT ETL-GJSBL1030-1060CT Datasheet
319Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GEMBR2070-20150CT ETL-GEMBR2070-20150CT Datasheet
321Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GESBL1630-1660CT ETL-GESBL1630-1660CT Datasheet
330Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL630-660CT ETL-GJSBL630-660CT Datasheet
430Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com