Electronic Components Datasheet Search |
|
3-1105101-1 Datasheet(PDF) 36 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
3-1105101-1 Datasheet(HTML) 36 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
36 / 236 page Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. 34 HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors Bezeichnung Description 1-1105850-8 1-1105851-8 1-1105852-8 601967-1 523168-5 0-1102855-2 0-1102855-6 0,14-4mm2 alle Querschnitte all cross sections RSZ.BAS RSZ.HE-HN.D-HVT RSZ.LC 0,14-4 mm2 Daniels Tool AF8 Turnet AWZG-HN.D-RSZ EWZG-RSZ Bestell-Nr. Order No. Querschnitt mm2 Cross section mm2 Bestelltext Designation Werkzeuge für Crimptechnik HN.D Serie/Crimping tools HN.D series Crimpzange ohne Locator und Matrize Crimping tool without locator and die Locator und Matrize 0,14 – 4mm2 Locator and die 0,14 – 4mm2 Ausdrückwerkzeug HN.D/Extraction tool HN.D Eindrückwerkzeug/Insertion tool Bezeichnung Description 1-1105050-1 2-1105050-1 3-1105050-1 4-1105050-1 5-1105050-1 1-1105050-2 2-1105050-2 3-1105050-2 4-1105050-2 5-1105050-2 1-1105051-1 2-1105051-1 3-1105051-1 4-1105051-1 5-1105051-1 1-1105051-2 2-1105051-2 3-1105051-2 4-1105051-2 5-1105051-2 0,14-0,37 0,5 0,75-1,0 1,5 2,5 0,14-0,37 0,5 0,75-1,0 1,5 2,5 0,14-0,37 0,5 0,75-1,0 1,5 2,5 0,14-0,37 0,5 0,75-1,0 1,5 2,5 Stiftkontakt versilbert Pin contact silver plated Stiftkontakt vergoldet Pin contact gold plated Buchsenkontakt versilbert Socket contact silver plated Buchsenkontaktvergoldet Socket contact gold plated Bestell-Nr. Order No. Maße mm2 Dimensions mm2 Bestelltext Designation Crimpkontakte HN.D Serie/Crimp contacts HN.D series 10A Werkstoff: Kupferlegierung Material: Copper alloy Oberfläche: Finish: - hartversilbert - hard silver - hartvergoldet - hard gold Durchgangswiderstand: ≤3mΩ Contact resistance: ≤3mΩ Crimpanschluss: Crimp terminal : - mm 2 0,14 - 2,5 mm 2 - mm 2 0,14 - 2,5 mm 2 - AWG 26 - 14 - AWG 26 - 14 HN.D – Gedrehte Crimpkontakte/Screw machined crimp contacts Querschnittskennzeichnung/Designation of cross section Kennzeichnung Leiterquerschnitt Abisolierlänge der Litze Designation Wire cross section Stripping length 1 0,14 - 0,37 mm 2 8 mm 2 0,5 mm 2 8 mm 3 0,75 - 1 mm 2 8 mm 4 1,5 mm 2 8 mm 5 2,5 mm 2 6 mm 25 8 ø 3.2 ø 1.6 21.6 8 ø 3.5 Buchsenkontakt/Socket contact 25 8 ø 3.2 ø 1.6 21.6 8 ø 3.5 Stiftkontakt/Pin contact Crimpzange mit Locator und Matrize Crimping tool with locator and die Crimpzange ohne Locator Crimping tool without locator Locator hierzu Locator for the tool |
Similar Part No. - 3-1105101-1 |
|
Similar Description - 3-1105101-1 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |