Electronic Components Datasheet Search |
|
3-1105100-2 Datasheet(PDF) 42 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
3-1105100-2 Datasheet(HTML) 42 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
42 / 236 page Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. 40 HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors Bezeichnung Description 1-1105850-8 1-1105870-8 2-1105870-8 0-1102855-4 0-1102855-6 alle Querschnitte all cross sections RSZ.BAS HSM.RSZ.LC 0,75-2,5 mm2 HSM.RSZ.LC 4-10 mm2 AWZG-HSM-RSZ EWZG-RSZ Bestell-Nr. Order No. Querschnitt mm2 Cross section mm2 Bestelltext Designation Werkzeuge für Crimptechnik HSM Serie/Crimping tools HSM series Crimpzange ohne Locator und Matrize Crimping tool without locator and die Matrize für HSM-Kontakte die for HSM-contacts Eindrückwerkzeug/Insertion tool Bezeichnung Description 1-1105250-1 2-1105250-1 3-1105250-1 4-1105250-1 5-1105250-1 6-1105250-1 1-1105251-1 2-1105251-1 3-1105251-1 4-1105251-1 5-1105251-1 6-1105251-1 0,75-1 1,5 2,5 4 6 10 0,75-1 1,5 2,5 4 6 10 Stiftkontakt versilbert Pin contact silver plated Buchsenkontakt versilbert Socket contact silver plated Bestell-Nr. Order No. Maße mm2 Dimensions mm2 Bestelltext Designation Crimpkontakte HSM Serie/Crimp contacts HSM series 40A Werkstoff: Kupferlegierung Material: Copper alloy Oberfläche: Finish: - hartversilbert - hard silver - hartvergoldet - hard gold Durchgangswiderstand: ≤3mΩ Contact resistance: ≤3mΩ Crimpanschluss: Crimp terminal : - mm 2 0,75 - 10,0 mm 2 - mm 2 0,75 - 10,0 mm 2 - AWG 20 - 6 - AWG 20 - 6 HSM – Gedrehte Crimpkontakte/Screw machined crimp contacts Querschnittskennzeichnung/Designation of cross section Kennzeichnung Leiterquerschnitt Abisolierlänge der Litze Designation Wire cross section Stripping length 3 0,75 mm 2 10 mm 4 1,5 mm 2 10 mm 5 2,5 mm 2 10 mm 6 4 mm 2 10 mm 7 6 mm 2 10 mm 8 10 mm 2 10 mm ø 3,6 ø 6,25 28,5 31 ø 6,25 Buchsenkontakt/Socket contact ø 3,6 ø 6,25 28,5 31 ø 6,25 Stiftkontakt/Pin contact Ausdrückwerkzeug HSM Extraction tool HSM |
Similar Part No. - 3-1105100-2 |
|
Similar Description - 3-1105100-2 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |