Electronic Components Datasheet Search |
|
1-1105100-1 Datasheet(PDF) 37 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
1-1105100-1 Datasheet(HTML) 37 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
37 / 236 page Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. 35 HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors Bezeichnung Description 539635-1 539742-2 0-1102855-1 0-1102855-6 0,2-2,5mm2 für Kontakte PN for contacts PN alle Querschnitte all cross sections unter 0,75mm2 below 0,75mm2 RSZ.BAS ERGO-DIE XII AWZG-HD.M-RSZ EWZG-RSZ Bestell-Nr. Order No. Querschnitt mm2 Cross section mm2 Bestelltext Designation Werkzeuge für Crimptechnik HD.M Serie/Crimping tools HD.M series Crimpzange ohne Locator und Matrize Crimping tool without locator and die Locator und Matrize Locator and die Ausdrückwerkzeug HD.M/Extraction tool HD.M Eindrückwerkzeug/Insertion tool Bezeichnung Description 1-1105000-3 2-1105000-3 4-1105000-3 0-0164161-9 0-0166824-2 1-1105000-2 3-1105000-2 0-0164160-4 0-0164161-4 1-1105001-3 2-1105001-3 4-1105001-3 1-1105001-2 3-1105001-2 1-0163087-1 0-0163083-7 0,3 – 0,56 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 0,3 – 0,56 0,8 – 1,5 0,3 – 0,56 0,8 – 1,5 0,3 – 0,56 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 0,3 – 0,56 0,8 – 1,5 0,3 – 0,56 0,8 – 1,5 Stiftkontakt verzinnt Pin contact tin plated Bandkontakt/Stift verzinnt Reel contact/pin tin plated Stiftkontakt vergoldet Pin contact gold plated Bandkontakt/Stift vergoldet Reel contact/pin gold plated Buchsenkontakt verzinnt Socket contact tin plated Buchsenkontakt vergoldet Socket contact gold plated Bandkontakt/Buchse vergoldet Reel contact/socket gold plated Bestell-Nr. Order No. Maße mm2 Dimensions mm2 Bestelltext Designation Crimpkontakte HD.M Serie/Crimp contacts HD.M series 10A Werkstoff: Kupferlegierung Material: Copper alloy Oberfläche: Finish: - verzinnt - tin plated - hartvergoldet - hard gold Durchgangswiderstand: ≤3mΩ Contact resistance: ≤3mΩ Crimpanschluss: Crimp terminal : - mm 2 0,14 - 2,5 mm 2 - mm 2 0,14 - 2,5 mm 2 - AWG 26 - 14 - AWG 26 - 14 HD.M – Gestanzte Crimpkontakte/Stamped machined crimp contacts Querschnittskennzeichnung/Designation of cross section Kennzeichnung Leiterquerschnitt Abisolierlänge der Litze Designation Wire cross section Stripping length 1 0,2 - 0,56 mm 2 3,5 mm 2 0,5 - 1,5 mm 2 3,5 mm 3 0,8 - 1,5 mm 2 3,5 mm 4 1,5 - 2,5 mm 2 3,5 mm 24,2 14,5 11,7 ø1,6 Buchsenkontakt/Socket contact 24,2 14,5 11,7 ø1,6 Stiftkontakt/Pin contact Verpackungseinheiten/Packing unit Kontakte am Band/Contacts on reel: A= 5.000 Stück/Pieces, B= 4.000 Stück/Pieces |
Similar Part No. - 1-1105100-1 |
|
Similar Description - 1-1105100-1 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |