Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CLK3_1N Datasheet(PDF) 8 Page - Altera Corporation

Part # CLK3_1N
Description  Cyclone III Device Handbook
Download  274 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALTERA [Altera Corporation]
Direct Link  http://www.altera.com
Logo ALTERA - Altera Corporation

CLK3_1N Datasheet(HTML) 8 Page - Altera Corporation

Back Button CLK3_1N Datasheet HTML 4Page - Altera Corporation CLK3_1N Datasheet HTML 5Page - Altera Corporation CLK3_1N Datasheet HTML 6Page - Altera Corporation CLK3_1N Datasheet HTML 7Page - Altera Corporation CLK3_1N Datasheet HTML 8Page - Altera Corporation CLK3_1N Datasheet HTML 9Page - Altera Corporation CLK3_1N Datasheet HTML 10Page - Altera Corporation CLK3_1N Datasheet HTML 11Page - Altera Corporation CLK3_1N Datasheet HTML 12Page - Altera Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 274 page
background image
viii
Contents
Cyclone III Device Handbook
August 2012
Altera Corporation
Volume 1
Document Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–86
Chapter 10. Hot-Socketing and Power-On Reset in the Cyclone III Device Family
Hot-Socketing Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–1
Devices Driven Before Power-Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–2
I/O Pins Remain Tristated During Power-Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–2
Hot-Socketing Feature Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–3
POR Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–3
Document Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–4
Chapter 11. SEU Mitigation in the Cyclone III Device Family
Error Detection Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–1
Configuration Error Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–2
User Mode Error Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–2
Automated SEU Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–3
CRC_ERROR Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–3
Error Detection Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–4
Error Detection Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–4
Error Detection Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–5
Software Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–7
Accessing Error Detection Block Through User Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–8
Recovering from CRC Errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–10
Document Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–10
Chapter 12. IEEE 1149.1 (JTAG) Boundary-Scan Testing for the Cyclone III Device Family
IEEE Std. 1149.1 BST Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–1
IEEE Std. 1149.1 BST Operation Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–2
I/O Voltage Support in a JTAG Chain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–5
Guidelines for IEEE Std. 1149.1 BST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–6
Boundary-Scan Description Language Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–7
Document Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–7
Additional Information
How to Contact Altera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Info–1
Typographic Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Info–1


Similar Part No. - CLK3_1N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
CLK-3500 SYNERGY-CLK-3500 Datasheet
354Kb / 4P
   TRIPLE-BALANCED MIXER
CLK-6000 SYNERGY-CLK-6000 Datasheet
205Kb / 3P
   DOUBLE-BALANCED MIXER
CLK-705S SYNERGY-CLK-705S Datasheet
54Kb / 2P
   MIXERS TRIPLE-BALANCED
CLK-706 SYNERGY-CLK-706 Datasheet
54Kb / 2P
   MIXERS TRIPLE-BALANCED
CLK-710S SYNERGY-CLK-710S Datasheet
54Kb / 2P
   MIXERS TRIPLE-BALANCED
More results

Similar Description - CLK3_1N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Altera Corporation
EP3C5M164I7N ALTERA-EP3C5M164I7N Datasheet
7Mb / 274P
   Cyclone III Device Handbook
EP3C120F484C7 ALTERA-EP3C120F484C7 Datasheet
7Mb / 274P
   Cyclone III Device Handbook
EP3C16F484I7 ALTERA-EP3C16F484I7 Datasheet
7Mb / 274P
   Cyclone III Device Handbook
EP4CE6F17I7N ALTERA-EP4CE6F17I7N Datasheet
1Mb / 54P
   Cyclone IV Device Handbook
December 2016
5CEBA7F23C7N ALTERA-5CEBA7F23C7N Datasheet
1Mb / 74P
   Cyclone V Device Handbook
C5V1-2.4 ALTERA-C5V1-2.4 Datasheet
2Mb / 385P
   Cyclone Device Handbook, Volume 1
May 2008
EP1C6F256C8N ALTERA-EP1C6F256C8N Datasheet
5Mb / 385P
   Cyclone Device Handbook, Volume 1
logo
List of Unclassifed Man...
EP1C12F256I7N ETC2-EP1C12F256I7N Datasheet
5Mb / 385P
   Cyclone Device Handbook, Volume 1
logo
Altera Corporation
EP2C5Q208I8N ALTERA-EP2C5Q208I8N Datasheet
5Mb / 470P
   Cyclone II Device Handbook, Volume 1
EP2C20F256C8N ALTERA-EP2C20F256C8N Datasheet
5Mb / 470P
   Cyclone II Device Handbook, Volume 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com