Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

749119133 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 749119133
Description  Spezifikation fur Freigabe specification for release
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

749119133 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  749119133 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749119133 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749119133 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
= Marking Pin 1
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
Übersetzungsverhältnis /
turns Ratio
DC-Widerstand N1 /
DC-resistance N1
DC-Widerstand N2 /
DC-resistance N2
DC-Widerstand N3 /
DC-resistance N3
DC-Widerstand N4 /
DC-resistance N4
DC-Widerstand N5 /
DC-resistance N5
Streuinduktivität N1 /
leakage intuctance N1
Hochspannung /
hipot
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Kontaktmaterial/ contact plating
TBr
2006-08-01
TBr
2005-06-21
Name
Datum / date
@ 20°C
N1 : N2 : N3 : N4 : N5
Ausgangsdaten / Output data: 3 x 3,3V / 0,4A
µH
max.
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
E Testbedingungen / test conditions :
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
Eingangsspannungsbereich / Input Voltage: 36 - 57 V
100 kHz / 0,1V
1:0,25:0,08:0,08:0,08
max.
max.
@ 20°C
RDC N5
30,0
m
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
...............................................
..................................................
Kontrolliert / approved
Version 1
Unterschrift / signature
Geprüft / checked
Änderung / modification
@ 20°C
@ 20°C
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
..................................................................................
m
30,0
max.
m
max.
Cu-Ag tinned
WK3260B für/for L
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Draht / wire:
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
2UEWF 155°C or equiv.
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2006-08-01
749119133
±3%
±10%
0,8
100 kHz / 0,1 V
max.
@ 20°C
Kunde / customer :
POWER OVER ETHERNET-ÜBERTRAGER WE-PoE
POWER OVER ETHERNET-TRANSFORMER WE-PoE
Artikelnummer / part number :
.................................................................................
Schaltfrequenz / Switching frequency: 200 kHz - 300 kHz
ER11/5
400
1,1
6,2 max.
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
kVAC
HP 34401 A für/for RDC
G Eigenschaften / general specifications :
Luftfeuchtigkeit / humidity:
RDC N2
RDC N4
RDC N3
D Prüfgeräte / test equipment :
LS N1
4,0
3mA/1min.
N1, N2 => N3, N4, N5
HV
1,5
30,0
13,0 max.
9,2 typ.
12,9 max.
0,7 ± 0,1
Co-Planarität / Co-Planariy: < 0,1 mm
Testbedingungen /
test conditions
RDC N1
µH
L0 N1
TR
Spulenkörper / Bobbin
UL-V0
Version 2
http://www.we-online.com
Datum / date
LF
A
D
E
WURTH ELEKTRONIK
YYWW
P/N
2,0
1,75
1
6
7
12
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 749119133

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749119150 WURTH-749119150 Datasheet
145Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results

Similar Description - 749119133

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749013021 WURTH-749013021 Datasheet
184Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749020011 WURTH-749020011 Datasheet
274Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
744761116A WURTH-744761116A Datasheet
65Kb / 1P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749023010 WURTH-749023010 Datasheet
101Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749119350 WURTH-749119350 Datasheet
143Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749119233 WURTH-749119233 Datasheet
146Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749050018 WURTH-749050018 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749052011 WURTH-749052011 Datasheet
318Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749052012 WURTH-749052012 Datasheet
324Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
760871631 WURTH-760871631 Datasheet
80Kb / 2P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749013040 WURTH-749013040 Datasheet
233Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com