Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

A3G4250D Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Part # A3G4250D
Description  MEMS motion sensor: 3-axis digital output gyroscope
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

A3G4250D Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button A3G4250D Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics A3G4250D Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics A3G4250D Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics A3G4250D Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics A3G4250D Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics A3G4250D Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics A3G4250D Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics A3G4250D Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics A3G4250D Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 44 page
background image
List of figures
A3G4250D
6/44
Doc 022768 Rev 3
List of figures
Figure 1.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 2.
Pin connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 3.
A3G4250D external low-pass filter values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 4.
SPI slave timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 5.
I2C slave timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 6.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 7.
Bypass mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 8.
FIFO mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 9.
Stream mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 10.
FIFO access sequence in asynchronous mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 11.
A3G4250D electrical connections and external component values . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 12.
Read and write protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 13.
SPI read protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 14.
Multiple byte SPI read protocol (2-byte example) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 15.
SPI write protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 16.
Multiple byte SPI write protocol (2-byte example). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 17.
SPI read protocol in 3-wire mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 18.
INT1_Sel and Out_Sel configuration block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 19.
Wait disabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 20.
Wait enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 21.
LGA-16: mechanical data and package dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


Similar Part No. - A3G4250D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
A3G4250D STMICROELECTRONICS-A3G4250D Datasheet
1Mb / 44P
   16-bit rate value data output
February 2012 Rev 3
More results

Similar Description - A3G4250D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
L3GD20H STMICROELECTRONICS-L3GD20H Datasheet
2Mb / 52P
   MEMS motion sensor: three-axis digital output gyroscope
March 2013 Rev 2
L3G4200D STMICROELECTRONICS-L3G4200D Datasheet
810Kb / 24P
   MEMS motion sensor: three-axis digital output gyroscope
L3GD20 STMICROELECTRONICS-L3GD20 Datasheet
1Mb / 44P
   MEMS motion sensor: three-axis digital output gyroscope
L3G4200D_1012 STMICROELECTRONICS-L3G4200D_1012 Datasheet
1Mb / 42P
   MEMS motion sensor: ultra-stable three-axis digital output gyroscope
L2G3IS STMICROELECTRONICS-L2G3IS Datasheet
696Kb / 26P
   MEMS motion sensor: two-axis digital output gyroscope for optical image stabilization
December 2013 Rev 3
L3G4IS STMICROELECTRONICS-L3G4IS Datasheet
478Kb / 24P
   MEMS motion sensor: three-axis digital output gyroscope for gaming and OIS
Rev 1 December 2011
LIS3DHH STMICROELECTRONICS-LIS3DHH Datasheet
641Kb / 29P
   MEMS motion sensor three-axis digital output accelerometer
October 2017 Rev 3
LIS352AR STMICROELECTRONICS-LIS352AR Datasheet
251Kb / 15P
   MEMS motion sensor: 3-axis 2 g analog-output
I3G4250D STMICROELECTRONICS-I3G4250D Datasheet
1Mb / 43P
   3-axis digital output gyroscope
LIS331DL STMICROELECTRONICS-LIS331DL Datasheet
622Kb / 38P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐍ano??accelerometer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com