Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

STM32L152RC Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Part # STM32L152RC
Description  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 256KB Flash, 32KB SRAM, 8KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
Download  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L152RC Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L152RC Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32L152RC Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L152RC Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L152RC Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L152RC Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L152RC Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L152RC Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L152RC Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L152RC Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 136 page
background image
List of tables
STM32L151xC STM32L152xC
6/136
Doc ID 022799 Rev 3
Table 48.
SCL frequency (fPCLK1= 32 MHz, VDD = 3.3 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Table 49.
SPI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Table 50.
I2S characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Table 51.
USB startup time. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Table 52.
USB DC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Table 53.
USB: full speed electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Table 54.
ADC clock frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 55.
ADC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 56.
ADC accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 57.
RAIN max for fADC = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 58.
DAC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 59.
Operational amplifier characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 60.
Temperature sensor characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 61.
Comparator 1 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 62.
Comparator 2 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Table 63.
LCD controller characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 64.
LQFP144, 20 x 20 mm, 144-pin low-profile quad flat package mechanical data . . . . . . . 116
Table 65.
LQPF100, 14 x 14 mm, 100-pin low-profile quad flat package mechanical data . . . . . . . 118
Table 66.
LQFP64, 10 x 10 mm 64-pin low-profile quad flat package mechanical data. . . . . . . . . . 120
Table 67.
LQFP48, 7 x 7 mm, 48-pin low-profile quad flat package mechanical data . . . . . . . . . . . 122
Table 68.
UFQFPN48 – ultra thin fine pitch quad flat pack no-lead 7 × 7 mm, 0.5 mm pitch
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Table 69.
UFBGA132, 7 x 7 mm, 132-ball ultra thin, fine-pitch ball grid array mechanical data. . . . 125
Table 70.
UFBGA100, 7 x 7 mm, 100-ball ultra thin, fine pitch ball grid array package mechanical
data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Table 71.
WLCSP64, 0.400 mm pitch wafer level chip size package mechanical data . . . . . . . . . . 128
Table 72.
WLCSP63, 0.400 mm pitch wafer level chip size package mechanical data . . . . . . . . . . 130
Table 73.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Table 74.
STM32L15xxC ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133


Similar Part No. - STM32L152RC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STM32L152RC STMICROELECTRONICS-STM32L152RC Datasheet
1Mb / 136P
   Reset and supply management
March 2016 Rev 12
STM32L152RC-A STMICROELECTRONICS-STM32L152RC-A Datasheet
1Mb / 134P
   Ultra-low-power platform
March 2016 Rev 6
STM32L152RCT6 STMICROELECTRONICS-STM32L152RCT6 Datasheet
1Mb / 136P
   Reset and supply management
March 2016 Rev 12
STM32L152RCT6 STMICROELECTRONICS-STM32L152RCT6 Datasheet
2Mb / 136P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM짰-based Cortex짰-M3, 256KB Flash, 32KB SRAM, 8KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
August 2017
STM32L152RCT6A STMICROELECTRONICS-STM32L152RCT6A Datasheet
1Mb / 134P
   Ultra-low-power platform
March 2016 Rev 6
More results

Similar Description - STM32L152RC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STM32L15XCC STMICROELECTRONICS-STM32L15XCC_V01 Datasheet
2Mb / 136P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM짰-based Cortex짰-M3, 256KB Flash, 32KB SRAM, 8KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
August 2017
STM32L151C8T6 STMICROELECTRONICS-STM32L151C8T6 Datasheet
2Mb / 121P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
STM32L151VBT6 STMICROELECTRONICS-STM32L151VBT6 Datasheet
2Mb / 121P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
STM32L152C8T6 STMICROELECTRONICS-STM32L152C8T6 Datasheet
2Mb / 131P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
STM32L151C6U6 STMICROELECTRONICS-STM32L151C6U6 Datasheet
2Mb / 131P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
STM32L151XX STMICROELECTRONICS-STM32L151XX Datasheet
2Mb / 121P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
STM32L151CBT6 STMICROELECTRONICS-STM32L151CBT6 Datasheet
2Mb / 121P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
STM32L151RBH6 STMICROELECTRONICS-STM32L151RBH6 Datasheet
2Mb / 121P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
February 2013 Rev 8
STM32L151X6-A STMICROELECTRONICS-STM32L151X6-A Datasheet
1Mb / 129P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3,128KB Flash, 32KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
April 2016
STM32L151X6 STMICROELECTRONICS-STM32L151X6_V01 Datasheet
1Mb / 130P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3,128KB Flash, 32KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
August 2017
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com