Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F044-313 Datasheet(PDF) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Part # F044-313
Description  Funk-Entstorfilter mit Kaltgeratestecker nach IEC
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Direct Link  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F044-313 Datasheet(HTML) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F044-313 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F044-313 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Funk-Entstörfilter mit Kaltgerätestecker nach IEC
mit Sicherungshalter, Netzschalter und Spannungswähler
Radio-Interference Suppression Filters with IEC Power Line Connector
fuse holder, power switch and voltage selector
Filtres secteur avec prise conforme aux normes IEC
porte-fusible, interrupteur secteur et sélecteur de tension
Nennspannung:
AC 110/250 V
50/60 Hz
Ausführung:
Metallgehäuse mit Kaltgerätestecker nach IEC
mit Sicherungshalter,
Netzschalter und Spannungswähler
Kondensatorenklasse:
X2, Y2
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Tension nominale:
110/250 V 50/60 Hz
Boîtier:
boîtier métallique avec prise conforme
aux normes IEC
porte-fusible, interrupteur secteur et sélecteur
de tension
Classes des condensateurs: X2, Y2
Catégorie climatique:
25/085/21-C selon IEC 60068-1
Prüfzeichen:
Approvals:
Homologations:
Sicherungen:
Fuses:
Ø 5 x 20 mm (IEC)
Fusibles:
Rated voltage:
AC 110/250 V
50/60 Hz
Encapsulation:
metal case with IEC power line connector,
fuse holder, power switch and voltage selector
Capacitor class:
X2, Y2
Climatic category:
25/085/21-C to IEC 60068-1
Anschlüsse:
NETZSEITE
Gerätestecker für kalte Anschlussstellen
GERÄTESEITE
Flachstecker
6,3 x 0,8 mm
Terminals:
INPUT
IEC power line connector
OUTPUT
fastons
6.3 x 0.8 mm
Connexions:
CÔTÉ SECTEUR
Prise conforme aux normes IEC
CÔTÉ APPAREIL
cosses faston
6,3 x 0,8 mm
Montageausschnitt
Mounting cutout
Perçage pour montage
EN 60939-2
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀


Similar Part No. - F044-313

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-202 EICHHOFF-F044-202 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-203 EICHHOFF-F044-203 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-204 EICHHOFF-F044-204 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-206 EICHHOFF-F044-206 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
More results

Similar Description - F044-313

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F023-041 EICHHOFF-F023-041 Datasheet
127Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC
F022-381 EICHHOFF-F022-381 Datasheet
221Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
F034-201 EICHHOFF-F034-201 Datasheet
131Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit stromkompensierter Ringkerndrossel und nicht stromkompensierter
F033-620 EICHHOFF-F033-620 Datasheet
104Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter im rechteckigen Kunststoffgehause
logo
Lumberg
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
130Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
WKV LUMBERG-WKV Datasheet
470Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com