Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F033-621 Datasheet(PDF) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Part # F033-621
Description  Funk-Entstorfilter im rechteckigen Kunststoffgehause
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Direct Link  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F033-621 Datasheet(HTML) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F033-621 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F033-621 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Funk-Entstörfilter
im rechteckigen Kunststoffgehäuse
Radio-Interference Suppression Filters
encapsulation: rectangular plastic case
Filtres d’antiparasitage
boîtier plastique rectangulaire
Nennstrom
Rated
current
Courant
nominal
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Teile-Nr. / Part number / Référence
Weitere Kapazitäts- und Induktivitätswerte auf Anfrage
Other values upon request / D’autres capacités et inductances sur demande
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20%
Kondensatorenklasse:
X2, Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Ausführung:
Kunststoffgehäuse
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Bild I: Lötstifte 0,8 x 1 mm
Bild II: Flachstecker 2,8 x 0,5 mm
Weitere Anschlussvarianten auf Anfrage.
0,1 µFX2 +
2 x 2200 pF1Y2
Rated voltage:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Capacitance tolerance:
± 20%
Capacitor class:
X2, Y2
Inductance tolerance:
–30% / +50%
Encapsulation:
plastic case
Climatic classification:
25/100/21-C to IEC 60068-1
Connections:
Fig. I: solder pins 0.8 x 1 mm
Fig. II: fastons 2.8 x 0,5 mm
Other connections upon request.
2 x 39 mH
2 x 10 mH
2 x 5,6 mH
2 x 2,2 mH
2 x 1,5 mH
2 x 1 mH
F033-620/00
F033-621/00
F033-622/00
F033-623/00
F033-624/00
F033-626/00
F033-620/10
F033-621/10
F033-622/10
F033-623/10
F033-624/10
F033-626/10
0,6 A
1 A
1 A
2 A
4 A
6 A
Bild I,
Fig. I, ill. I
Bild II,
Fig. iI, ill. II
Bild I / Fig. I / ill. I
Bild II / Fig. II / ill. II


Similar Part No. - F033-621

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F033-600 EICHHOFF-F033-600 Datasheet
98Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter f체r Printmontage im Kunststoffgehause und Metallgehause
F033-610 EICHHOFF-F033-610 Datasheet
98Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter f체r Printmontage im Kunststoffgehause und Metallgehause
More results

Similar Description - F033-621

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F033-600 EICHHOFF-F033-600 Datasheet
98Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter f체r Printmontage im Kunststoffgehause und Metallgehause
F012-401 EICHHOFF-F012-401 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F011-180 EICHHOFF-F011-180 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F033-001 EICHHOFF-F033-001 Datasheet
231Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
F044-311 EICHHOFF-F044-311 Datasheet
113Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltgeratestecker nach IEC
F034-201 EICHHOFF-F034-201 Datasheet
131Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit stromkompensierter Ringkerndrossel und nicht stromkompensierter
F011-126 EICHHOFF-F011-126 Datasheet
250Kb / 6P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F012-013 EICHHOFF-F012-013 Datasheet
97Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Printmontage im Kunststoffgeh채use und Metallgeh채use
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com