Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F033-004 Datasheet(PDF) 3 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Part # F033-004
Description  Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Direct Link  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F033-004 Datasheet(HTML) 3 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F033-004 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F033-004 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc. F033-004 Datasheet HTML 3Page - Eichhoff Electronics,Inc. F033-004 Datasheet HTML 4Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
F033-204/500
F033-206/500
F033-210/500
F033-216/500
F033-204/520
F033-206/520
F033-210/520
F033-216/520
H
E
D
33
33
40
40
33
33
40
40
C
B
A
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Funk-Entstörfilter
im rechteckigen Metallgehäuse
Radio-Interference Suppression Filters
encapsulation: rectangular metal case
Filtres d’antiparasitage
boîtier métallique rectangulaire
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20%
Kondensatorenklasse:
X2Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Entladewiderstand:
680 K
Ausführung:
Metallgehäuse (AI) mit Lasche
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse: Bild
I,II: Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Bild IA, IIA: Cu-Litze Typ AWG
1 A, 2 A
AWG 20
4 A, 6 A
AWG 18
10 A, 16 A
AWG 14
Anschlussenden abisoliert
Bild I
Fig. I
ill. I
Teile-Nr.
Part number
Référence
Bild
Fig.
ill.
63,5
63,5
99,2
99,2
63,5
63,5
99,2
99,2
2 x 100 µH
2 x 50 µH
2 x 25 µH
2 x 25 µH
2 x 100 µH
2 x 50 µH
2 x 25 µH
2 x 25 µH
51
51
84,4
84,4
51
51
84,4
84,4
74,7
74,7
95
95
74,7
74,7
95
95
84,7
84,7
105
105
84,7
84,7
105
105
30
40
40
45,5
30
40
40
45,5
I
I
II
II
I. A
I. A
II.A
II.A
0,22 µF X2
+ 2 x 4700 pFY2
+ 0,22 µF X2
0,22 µF X2
+ 2 x 4700 pFY2
+ 0,22 µF X2
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Abmessungen
Dimensions
Nennstrom
Rated current
Courant nominal
2 x 1,2 mH
2 x 1,2 mH
2 x 1,2 mH
2 x 1
mH
2 x 1,2 mH
2 x 1,2 mH
2 x 1,2 mH
2 x 1
mH
4 A
6 A
10 A
16 A
4 A
6 A
10 A
16 A
Bild II A
Fig. II A
ill. II A
Bild II
Fig. II
ill. II
Bild I A
Fig. I A
ill. I A


Similar Part No. - F033-004

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F033-00 EICHHOFF-F033-00 Datasheet
104Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter im rechteckigen Kunststoffgehause
F033-000 EICHHOFF-F033-000 Datasheet
98Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter f체r Printmontage im Kunststoffgehause und Metallgehause
More results

Similar Description - F033-004

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F012-401 EICHHOFF-F012-401 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F011-180 EICHHOFF-F011-180 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F022-730 EICHHOFF-F022-730 Datasheet
74Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference Suppression
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F011-227 EICHHOFF-F011-227 Datasheet
165Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter f체r 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F033-353 EICHHOFF-F033-353 Datasheet
110Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter fur 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F022-381 EICHHOFF-F022-381 Datasheet
221Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
F033-620 EICHHOFF-F033-620 Datasheet
104Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter im rechteckigen Kunststoffgehause
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com