Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

74477450082 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 74477450082
Description  POWER CHOKE WE-PD2
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74477450082 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  74477450082 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74477450082 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74477450082 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Fmm
Gmm
Hmm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit
ME
09-05-19
ME
07-04-21
Name
Datum / date
@ 20°C
@ 20°C
ΔT= 40 K
100 kHz / 10mA
typ.
RDC max.
typ.
L
typ.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Würth Elektronik
RDC typ.
12.00
IDC
D Prüfgeräte / test equipment:
HP 4274 A für/for L und/and Q
HP 34401 A für/for R
DC und IDC
5.40
120.0
m
Ω
14.00
±20%
0.82
m
Ω
µH
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
2,15 ref.
1,7 ref.
6,0 ref.
5,5 ref.
2,0 ref.
2,0 ± 0,3
Kunde / customer :
74477450082
SMD-SPEICHERDROSSEL WE-PD2
POWER CHOKE WE-PD2
Artikelnummer / part number :
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
SRF
MHz
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
Basismaterial / base material:
G Eigenschaften / general specifications:
http://www.we-online.com
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-05-19
max.
A
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Testbedingungen /
test conditions
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
Endoberfläche / finishing electrode:
Sn/Cu - 99,3/0,7%
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - + 125°C
Kunde / customer
Freigabe erteilt / general release:
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
E Testbedingungen / test conditions:
Luftfeuchtigkeit / humidity:
It is recommended that the temperature of the part does
typ.
|ΔL/L|<10%
Isat
5.80
A
5,8 ± 0,3
5,2 ± 0,3
Typ MS
Änderung / modification
Version 1
Version 2
F
E
H
G
H
[mm]
LF
A
BD
C
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 74477450082

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74477450012 WURTH-74477450012 Datasheet
118Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
74477450012 WURTH-74477450012_15 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-PD2 SMD Power Inductor
74477450027 WURTH-74477450027 Datasheet
118Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
74477450027 WURTH-74477450027_15 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-PD2 SMD Power Inductor
74477450056 WURTH-74477450056 Datasheet
118Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
More results

Similar Description - 74477450082

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447745039 WURTH-7447745039 Datasheet
118Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
74477420 WURTH-74477420 Datasheet
152Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
74477620 WURTH-74477620 Datasheet
158Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
744773039 WURTH-744773039 Datasheet
158Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
744773127 WURTH-744773127 Datasheet
158Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
744775118 WURTH-744775118 Datasheet
163Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
744775147 WURTH-744775147 Datasheet
163Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
744775210 WURTH-744775210 Datasheet
163Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
744776012 WURTH-744776012 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
744776056 WURTH-744776056 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com