Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

744871470 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 744871470
Description  POWER-CHOKE WE-DD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744871470 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744871470 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744871470 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744871470 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität (je Wicklg.) /
inductance (each wdg.)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg)
Nennstrom (je Wicklg.) /
rated Current (each wdg.)
Sättigungsstrom (je Wicklg.) /
saturation current (each wdg.)
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
Nennspannung /
rated Voltage
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
SST
05-03-29
MST
04-10-11
SST
04-03-09
SST
03-11-13
Name
Datum / date
typ.
Isat
∆L/Lo = -10%
2,40
A
typ.
typ.
HP 4274 A für/for L und/and Q
max.
∆T = 40 K
max.
V
POWER-CHOKE WE-DD
µH
RDC1,2 max
L1,L2
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
1 kHz / 0,25V
47,0
0,145
RDC1,2 typ
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Umgebungstemp. / ambient temperature:
-40°C - + 85°C
5
744871470
DOPPELDROSSEL WE-DD
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2005-03-29
max.
Testbedingungen /
test conditions
0,180
±20%
Artikelnummer / part number :
Kunde / customer :
http://www.we-online.com
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
...............................................
............................................
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
..................................................................................
Freigabe erteilt / general release:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
D Prüfgeräte / test equipment:
E Testbedingungen / test conditions:
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Kunde / customer
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
2 SFBW; 155°C
Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - + 125°C
Typ L
Änderung / modification
Version 1
Version 3
Version 4
Version 5
7,3 ± 0,5
4,9 ± 0,2
12,5 max.
1,5 ± 0,2
6,5 max
80
UDC
IN1,IN2
A
SRF
MHz
1,10
RoHS
compliant
LF
A
B
C
D
E
12
43
A
[ mm ]
1,0
3,85
6,1
13,8
3,85
2,5
1
2
3
L1
4
L2
Start
Finish
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 744871470

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744871004 WURTH-744871004 Datasheet
138Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744871006 WURTH-744871006 Datasheet
66Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744871100 WURTH-744871100 Datasheet
137Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744871101 WURTH-744871101 Datasheet
137Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744871220 WURTH-744871220 Datasheet
137Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
More results

Similar Description - 744871470

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744878006 WURTH-744878006 Datasheet
148Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874001 WURTH-744874001 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874003 WURTH-744874003 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744874100 WURTH-744874100 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870004 WURTH-744870004 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870100 WURTH-744870100 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744870221 WURTH-744870221 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
7448700015 WURTH-7448700015 Datasheet
90Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
7448709330 WURTH-7448709330 Datasheet
52Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744878100 WURTH-744878100 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
744877008 WURTH-744877008 Datasheet
162Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-DD
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com