Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

744770147 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 744770147
Description  POWER-CHOKE WE-PD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744770147 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744770147 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744770147 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744770147 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz
self-res.-frequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
MST
04-10-11
MST
03-12-10
RT
03-03-03
MST
02-03-27
JH
00-12-06
Name
Datum / date
A
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating:
Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%
Draht / wire:
2SFBW 155°C
MHz
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
..................................................................................
..................................................................................
Unterschrift / signature
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Ferrit/ferrite
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / general specifications :
D Prüfgeräte / test equipment :
E Testbedingungen / test conditions :
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
typ.
7,90
SRF
Basismaterial / base material:
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - + 125°C
typ.
IDC
RDC typ
0,0760
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
.............................................................
.............................................................
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2004-10-11
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
2,70
max.
0,100
±20%
µH
RDC max
typ.
1 kHz / 0,25V
@ 20°C
@ 20°C
L
47,00
Kunde / customer :
744770147
SPEICHERDROSSEL WE-PD
POWER-CHOKE WE-PD
Artikelnummer / part number :
∆T=40 K
|∆L/L|<10%
Isat
3,00
Luftfeuchtigkeit / humidity:
HP 4274 A für/for L und/and Q
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
12,0 ± 0,3
Typ XL
5,0 ± 0,2
8,0 ± 0,3
8,0 max.
12,0 ± 0,3
Änderung / modification
Version 1
Version 2
Version 3
Version 4
Version 5
http://www.we-online.com
Datum / date
Endoberfläche / finishing electrode:
5,4
2,9
7,0
12,8
2,9
[mm]
A
C
D
B
E
• Marking
RoHS
compliant
LF
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 744770147

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744770147W WURTH-744770147W Datasheet
238Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
More results

Similar Description - 744770147

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447709002 WURTH-7447709002 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715180 WURTH-7447715180 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715330 WURTH-7447715330 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715470 WURTH-7447715470 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715906 WURTH-7447715906 Datasheet
122Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779003 WURTH-7447779003 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779004 WURTH-7447779004 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447785133 WURTH-7447785133 Datasheet
598Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789147W WURTH-7447789147W Datasheet
279Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770282 WURTH-744770282 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770222 WURTH-744770222 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com