Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TWL92230 Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Part # TWL92230
Description  ENERGY MANAGEMENT DEVICE COMPANION DEVICE FOR OMAP24xx
Download  141 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI1 [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TWL92230 Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TWL92230 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TWL92230 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TWL92230 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TWL92230 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TWL92230 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TWL92230 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TWL92230 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TWL92230 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TWL92230 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 141 page
background image
Contents
vi
June 2007
SWPS021D
11.2.31
GPIO_OUT Register
105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.32
BBSMS Register
105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.33
RTC_CTRL Register
106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.34
RTC_UPDATE Register
106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.35
RTC_SEC Register
107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.36
RTC_MIN Register
107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.37
RTC_HR Register
107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.38
RTC_DAY Register
108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.39
RTC_MON Register
108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.40
RTC_YR Register
108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.41
RTC_WKDAY Register
109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.42
RTC_AL_SEC Register
109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.43
RTC_AL_MIN Register
109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.44
RTC_AL_HR Register
110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.45
RTC_AL_DAY Register
110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.46
RTC_AL_MON Register
110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.47
RTC_AL_YR Register
111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.48
RTC_COMP_MSB Register
111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.49
RTC_COMP_LSB Register
111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.50
S1_PULL_EN Register
112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.51
S1_PULL_DIR Register
112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.52
S2_PULL_EN Register
113
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.53
S2_PULL_DIR Register
113
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.54
MCT_CTRL1 Register
114
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.55
MCT_CTRL2 Register
115
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.56
MCT_CTRL3 Register
115
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.57
MCT_PIN_ST Register
116
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.58
DEBOUNCE1 Register
116
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3
Register Map
117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Mechanical Information
119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1
Package Drawing and Dimensions
119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2
Ball Assignments/Locations
120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3
Substrate Drawing and Pad Locations
121
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4
Package Dissipation Rating
122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Appendix A—Digital Voltage Scaling Implementation
123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1
Setup
123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1.1
Software Control (HW_nSW = 0)
123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1.2
Hardware Control (HW_nSW = 1)
123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2
Transitioning from ROOF to FLOOR
123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.1
The PWROK Signal
123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.2
ROOF, FLOOR, STEP_nJMP, and HW_nSW Settings
127
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.3
Initiating a Transition
127
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Appendix B—Parameter Definitions
129
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TWL92230

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
RUBYCON CORPORATION
TWL RUBYCON-TWL Datasheet
48Kb / 2P
   MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
List of Unclassifed Man...
TWL-U-W ETC2-TWL-U-W Datasheet
241Kb / 1P
   ZenNet Self-powered Wireless Ceiling-mount Sensor 5 year Warranty
logo
Texas Instruments
TWL1101 TI-TWL1101 Datasheet
408Kb / 31P
[Old version datasheet]   VOICE-BAND AUDIO PROCESSOR
TWL1101 TI-TWL1101 Datasheet
398Kb / 31P
[Old version datasheet]   VOICE-BAND AUDIO PROCESSOR (VBAPE)
TWL1101PFB TI-TWL1101PFB Datasheet
398Kb / 31P
[Old version datasheet]   VOICE-BAND AUDIO PROCESSOR (VBAPE)
More results

Similar Description - TWL92230

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semtech Corporation
UR8HC007-001 SEMTECH-UR8HC007-001 Datasheet
149Kb / 18P
   Input Device and Power Management Companion IC for Jupiter Devices
logo
Advanced Micro Devices
CS5530A AMD-CS5530A Datasheet
2Mb / 259P
   AMD Geode CS5530A Companion Device
logo
Richtek Technology Corp...
RT9941 RICHTEK-RT9941 Datasheet
711Kb / 33P
   Power Management ICs for Handheld Device
RT9945 RICHTEK-RT9945 Datasheet
686Kb / 33P
   Power Management ICs for Handheld Device
logo
Microchip Technology
ECE1117 MICROCHIP-ECE1117 Datasheet
1Mb / 83P
   Multi-Function BC-Link/SMBus Companion Device
07/14/15
logo
STMicroelectronics
L5961 STMICROELECTRONICS-L5961_08 Datasheet
161Kb / 7P
   MOST power management device (PMD)
logo
Texas Instruments
BQ78350 TI1-BQ78350 Datasheet
2Mb / 39P
[Old version datasheet]   Battery Management Controller Companion
logo
Richtek Technology Corp...
RT9912A RICHTEK-RT9912A Datasheet
233Kb / 14P
   Multi-Channel Power Management IC for Portable Device
logo
Cymbet Corporation
CBC005 CYMBET-CBC005 Datasheet
369Kb / 3P
   Rechargeable Energy Storage Device: 5Ah, 3.8V
logo
Texas Instruments
BQ78350-R1 TI1-BQ78350-R1 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Battery Management Controller Companion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com