Electronic Components Datasheet Search |
|
0031.3821 Datasheet(PDF) 10 Page - Schurter Inc. |
|
0031.3821 Datasheet(HTML) 10 Page - Schurter Inc. |
10 / 58 page SCHURTER AG Switzerland, ¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 148 FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER* SELECTOR CHART ÜBERSICHT Suitable for fuse-link size / Miniature fuse-links Sub-miniature fuse-links / Geeignet für Sicherungs- G-Sicherungseinsätze Kleinst- einsatz-Grösse 6,3 x 32 mm Sicherungseinsätze Design / Bauart Exposed / offen Exposed / offen Type of mounting / Board mount / for printed circuit boards / for printed circuit boards / Befestigungsart für Plattenmontage für Leiterplatten für Leiterplatten Methods of fastening / Screw or rivet fastening / Through hole mounting* / Through hole mounting / Befestigungsmethode Schraub- oder Nietbefestigung Durchsteckmontage* Durchsteckmontage Type of fuse carrier / Art der Verschlusskappe Types / Typen 172876 MSF 125 MSB Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg. Rated voltages / Nennspannungen 250 V (UL: 500 V) 250 V (UL: 500 V) 125 V 125 V Rated currents / Nennströme 10 A 10 A 7 A 5 A Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme 3,2 / 2,5 W 2,5 W 0,9 W Solder terminals for wires / für Drähte • Lötanschlüsse for PCB / für Leiterplatten •• • Quick-connect terminals / Steckanschlüsse 4,8 x 0,5 mm Degree of protection IP/ Schutzgrad IP SCHURTER Type / Typ RSH OG FMS FMR CEHESS-SCHURTER Type / Typ 231 787 Approvals / Approbationen see page / Techn. data / Techn. Daten siehe Seite 186 187 188 189 189 Order nos. / Bestell-Nr. * horizontal / horizontal Suitable for fuse-links size / Sub-miniature fuse-links / Geeignet für Sicherungs- Kleinst- einsatz-Grösse Sicherungseinsätze Design / Bauart Exposed / offen Type of mounting / for printed circuit boards / Panel mount, front side / Befestigungsart für Leiterplatten für Plattenmont.von Frontseite Methods of fastening / Through hole mounting / Surface mounting SMT / Befestigungsmethode Durchsteckmontage Oberflächenmontage SMT Type of fuse carrier / Art der Verschlusskappe Types / Typen MSF/MST/ PSC OMF 63/ 172876 FRT 250 MFS 125 MXT 250 OMF 125 MSB Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg. Rated voltages / Nennspannungen 250 V 125 V 125 V 125 V 250 V 125 V Rated currents / Nennströme 5 A 5 A (UL: 10 A) 5 A 7 A 6,3 A 5 A Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme 0,9 W Solder terminals for wires / für Drähte Lötanschlüsse for PCB / für Leiterplatten •• • • • • Quick-connect terminals / Steckanschlüsse Degree of protection IP/ Schutzgrad IP IP00 SCHURTER Type / Typ FMS OMH 125 FME CEHESS-SCHURTER Type / Typ 231651 231786 231819 Approvals / Approbationen see page / Techn. data / Techn. Daten siehe Seite 191 188 193 188 192 190 Order nos. / Bestell-Nr. * Components with pre-inserted fuse-links are available on request / Auf Anfrage auch bestückt mit Sicherungseinsätzen lieferbar break-off strip of ten units / Leiste à 10 Elemente single unit / Einzelelement Fuseholder / Sicherungshalter Suitable sub-miniature fuse-links / Passende Kleinst- Sicherungseinsätze Fuseholder / Sicherungshalter Suitable sub-miniature fuse-links / Passende Kleinst-Sicherungseinsätze |
Similar Part No. - 0031.3821 |
|
Similar Description - 0031.3821 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |