Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

0031.2323-ND Datasheet(PDF) 47 Page - Schurter Inc.

Part # 0031.2323-ND
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.2323-ND Datasheet(HTML) 47 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.2323-ND Datasheet HTML 43Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 44Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 45Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 46Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 47Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 48Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 49Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 50Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 51Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 185
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 / 6,3 x 32 mm
for /
für
*) • change in footprint/drilling
diagram needed for different
fuse-link sizes
**) • impossible to have two fuse-links
inserted at the same time
• spec. clip-ends prevent axial
fuse-link movement
*) • benötigt unterschiedliches Layout/
Bohrplan, für verschiedene Siche-
rungseinsatz-Grössen
**) • das gleichzeitige Einsetzen von zwei
Sicherungseinsätzen ist nicht möglich
• Spez. Clip-Ende verhindert axiale
Verschiebung des Si-Einsatzes
0751.0056
Fuseholder
open design
Type OG
for PCB
through hole mounting
G-Sicherungshalter
offene Bauart
Typ OG
für Leiterplatten
Durchsteckmontage
0751.0056
with straight terminals /
mit geraden Anschlüssen
0751.0099/0100/0141/0142
with or without “kicked” terminals /
mit oder ohne gesickte Anschlüsse
Technical data
• Rated voltage: 250 V *
• Rated current: 10 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 2,5 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta: –25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
Ω*
• Clip-Material: bronze or brass, tin-
plated
* between 2 clips
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V *
• Nennstrom:
10 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 2,5 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperatur
Tu: –25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
Ω*
• Clip-Material: Bronze oder Messing,
verzinnt
* zwischen 2 clips
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512
Approvals, Patents / Approbationen, Patente
UL
0751.0099/0141
(16 A/500 V1)
0751.0056
(10 A 500 V1)
1
Fuse-links according to the standards only for 250 V /
1
G-Sicherungseinsätze normgemäss nur für 250 V
0751.0099/0100/0141/0142:
Patents in U.S. (No. 4,606,590) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,606,590) und weiteren Ländern
Order No./
Terminals /
Bestell-Nr.
Anschlüsse
0751.0099
Clip, bronze, tin-plated /
“kicked” / gesickt
Clip, Bronze, verzinnt
0751.0100
Clip, brass, tin-plated /
“kicked” / gesickt
Clip, Messing, verzinnt
0751.0141
Clip, bronze, tin-plated /
straight / gerade
Clip, Bronze, verzinnt
0751.0142
Clip, brass, tin-plated /
straight / gerade
Clip, Messing, verzinnt
0751.0056
Clip, bronze, tin-plated /
straight / gerade
Clip, Bronze, verzinnt
0751.0099/0100
**)
*)
Drilling diagram /
Bohrplan
Drilling diagrams /
Bohrpläne
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
for both clips / für beide Clips
50
75
100


Similar Part No. - 0031.2323-ND

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
0031.2320 SCHURTER-0031.2320 Datasheet
222Kb / 2P
   Caps to Holder FUL (IP 67)
19.08.2020
0031.2320 SCHURTER-0031.2320 Datasheet
221Kb / 2P
   Caps to Holder FUL (IP 67)
04.01.2022
0031.2322 SCHURTER-0031.2322 Datasheet
221Kb / 2P
   Caps to Holder FUL (IP 67)
04.01.2022
More results

Similar Description - 0031.2323-ND

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com