Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

0031.2323-ND Datasheet(PDF) 34 Page - Schurter Inc.

Part # 0031.2323-ND
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.2323-ND Datasheet(HTML) 34 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.2323-ND Datasheet HTML 30Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 31Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 32Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 33Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 34Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 35Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 36Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 37Page - Schurter Inc. 0031.2323-ND Datasheet HTML 38Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
172
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Order No./
Pin distance /
Bestell-Nr.
Abstand der Anschlüsse
0031.8201
Fuseholder, black /
22,5 mm
G-Sicherungshalter, schwarz
Replacements for /
0031.8211
Fuseholder, black /
25 mm
Ersatz für OG 0031.8001/OGB 0031.8101
G-Sicherungshalter, schwarz
0853.0551
Cover /
Technical data see page 196 /
Abdeckhaube max. 1,6 W
Technische Daten siehe Seite 196
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 10 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C:
without cover: 2,5 W
with cover: 2 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta: –25 bis +85 °C
• Contact resistance: 5 m
• Dielectric strength: > 3 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Impuls withstand voltage
Û1,2/50: > 12 kV*
• Insulation resistance
(500 V DC/1Min.): > 10 M
Ω*
• Overvoltage category: I to III
• Pollution degree: 1 to 3
• Clearance and creepage distances:
> 4 mm*
• Resistance to vibration:
Frequency range 10–500 Hz, cross-
over frequency 60 Hz,
< 60 Hz constant amplitude
of 0,75 mm,
> 60 Hz constant acceleration of 10 g,
according to IEC 60068-2-6, test Fc
• Climatic category GPF according
to DIN 40040
• Solderability: 235 °C/2 s, according
to IEC 60068-2-20, test Ta, method 1
• Resistance to soldering heat:
350 °C/5 s, according to
IEC 60068-2-20,test Tb, method 1B
• Materials:
socket: thermoplastic, UL 94V-0,
comparative tracking index CTI 250
clips: copper-alloy, tin-plated
• Torque/fixing screw:
max. 0,3 Nm
* between live parts of different potentials
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
10 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C:
ohne Abdeckhaube: 2,5 W
mit Abdeckhaube: 2 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu: –25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
• Spannungsfestigkeit: > 3 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Steh-Stossspannungsfestigkeit
Û1,2/50: > 12 kV*
• Isolationswiderstand
(500 V DC/1 Min.): > 10 M
Ω*
• Überspannungskategorie: I bis III
• Verschmutzungsgrad: 1 bis 3
• Luft und Kriechabstände:
> 4 mm*
• Vibrationsfestigkeit:
Frequenzbereich 10–500 Hz,
Übergangsfrequenz 60 Hz,
< 60 Hz konstante Amplitude von
0,75 mm,
> 60 Hz konstante Beschleunigung
von 10 g, nach IEC 60068-2-6, Test Fc
• Klimakategorie nach
DIN 40040
• Lötbarkeit: 235 °C/2 s, nach
IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
• Lötwärmebeständigkeit: 350 °C/5 s,
nach IEC 60068-2-20, Test Tb,
Methode 1B
• Werkstoffe:
Sockel: Thermoplast, UL 94V-0
Kriechstromindex CTI 250
Clips: Kupferlegierung, verzinnt
• Anzugsdrehmoment der Befesti-
gungsschraube: max. 0,3 Nm
* zwischen unter Spannung stehenden Teilen mit
unterschiedlichem Potential
• low profile fuse block with insulation
walls
• “kicked” PCB-terminals,
tin-plated
• screw or rivet fastening
• kleine Bauhöhe, Sockel mit hoch-
gezogenen Isolierwänden
• gesickte Leiterplattenanschlüsse,
verzinnt
• Schraub- oder Nietbefestigung
Fuseholder
open design
Type OGN
for printed circuit boards
through hole mounting
G-Sicherungshalter
offene Bauart
Typ OGN
für Leiterplatten
Durchsteckmontage
Cover / Abdeckhaube
0853.0551
max. dimension for removal of cover/
max. Mass beim Entfernen der Abdeckhaube
Cover / Abdeckhaube
Order No. /
Bestell-Nr. 0031.8201
Order No. /
Bestell-Nr. 0031.8211
Approvals / Approbationen
SEV
(10 A/250 V)
VDE
(10 A/250 V)
SEMKO
(10 A/250 V)
UL
(10 A/250 V)
CSA
(10 A/250 V)
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
CSA C22.2-39, UL 512
0031.8201/11
Drilling diagram /
Bohrplan
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Derating curves / Derating-Kurven
with cover / mit Abdeckhaube
without cover / ohne Abdeckhaube
50
75
100


Similar Part No. - 0031.2323-ND

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
0031.2320 SCHURTER-0031.2320 Datasheet
222Kb / 2P
   Caps to Holder FUL (IP 67)
19.08.2020
0031.2320 SCHURTER-0031.2320 Datasheet
221Kb / 2P
   Caps to Holder FUL (IP 67)
04.01.2022
0031.2322 SCHURTER-0031.2322 Datasheet
221Kb / 2P
   Caps to Holder FUL (IP 67)
04.01.2022
More results

Similar Description - 0031.2323-ND

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com