Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

31.1767 Datasheet(PDF) 55 Page - Schurter Inc.

Part # 31.1767
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

31.1767 Datasheet(HTML) 55 Page - Schurter Inc.

Back Button 31.1767 Datasheet HTML 50Page - Schurter Inc. 31.1767 Datasheet HTML 51Page - Schurter Inc. 31.1767 Datasheet HTML 52Page - Schurter Inc. 31.1767 Datasheet HTML 53Page - Schurter Inc. 31.1767 Datasheet HTML 54Page - Schurter Inc. 31.1767 Datasheet HTML 55Page - Schurter Inc. 31.1767 Datasheet HTML 56Page - Schurter Inc. 31.1767 Datasheet HTML 57Page - Schurter Inc. 31.1767 Datasheet HTML 58Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 193
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
for Sub-miniature fuse-links /
für Kleinst-Sicherungseinsätze
Fuseholder
open design
Types OMH 125
for PCB
surface mounting
suitable for reflow and vapour-
phase soldering
Sicherungshalter
offene Bauart
Typen OMH 125
für Leiterplatten
Oberflächenmontage
geeignet für Reflow- und
Dampfphasenlötung
Passende Kleinst-Sicherungseinsätze für
OMH 125: Typen OMF 63,
Typen OMF 125
siehe Seiten 55/56
Suitable sub-miniature fuse-links for
OMH 125: Types OMF 63,
Types OMF 125
see pages 55/56
Technical data
• Rated voltage: OMH 125: 125 V
• Rated current: OMH 125: 5 A
• Insulation resistance (500 V DC/1 min.):
> 10 M
• Resistance to vibration:
Frequency range 10–500 Hz, cross-
over frequency 60 Hz,
< 60 Hz constant amplitude
of 0,75 mm,
> 60 Hz constant acceleration of 10 g,
according to IEC 60068-2-6, test Fc
• Resistance to shock: 981 m/s2 (100 g),
11 ms according to IEC 60068-2-27
• Climatic category: HPF according
to DIN 40040
• Max. ambient air temperatures
Ta: –25 to +85 °C
• Solderability: 235 °C/2 sec.
according to IEC 60068-2-58, test Td
• Soldering heat resistance: 260 °C/
10 sec, acc. to IEC 60068-2-20, test Tb
Technische Daten
• Nennspannung OMH 125: 125 V
• Nennstrom
OMH 125: 5 A
• Isolationswiderstand (500 V DC/1 Min.):
> 10 M
• Vibrationsfestigkeit:
Frequenzbereich 10–500 Hz,
Übergangsfrequenz 60 Hz,
< 60 Hz konstante Amplitude von
0,75 mm,
> 60 Hz konstante Beschleunigung
von 10 g, nach IEC 60068-2-6, Test Fc
• Schockbeständigkeit: 981 m/s2 (100 g),
11 ms nach IEC 60068-2-27
• Klimakategorie: HPF nach
DIN 40040
• Max. Umgebungstemperatur
Tu: –25 bis +85 °C
• Lötbarkeit: 235 °C/2 Sek. nach
IEC 60068-2-58, Test Td
• Lötwärmebeständigkeit: 260 °C/
10 Sek., nach IEC 60068-2-20, Test Tb
Blistertape and reel / Blistergurt und Rolle
according to IEC 60286-3 / gemäss IEC 60286-3
Types /
Dimensions /
Typen
Masse in mm
AB
C
D
(max.) (max.)
OMH 125
8
24
26,4
30,4
Order No. / Bestell-Nr.
Packaging / Verpackung
Type / Typ OMH 125
Box or tape / Schachtel oder Gurt
0031.7701.11
Boxes of 100 pieces / lose geschüttet à 100 Stück
0031.7701.22
Taped and reeled 750 pieces / Blistergurt à 750 Stück auf Rolle
0031.7701.23
Taped and reeled 1500 pieces / Blistergurt à 1500 Stück auf Rolle
OMH 125
Solder pads /
Anschlussflächen
Approvals / Approbationen
UL
CSA
Standards / Normen
UL 512, CSA C22.2-39
OMH 125
50
75
100


Similar Part No. - 31.1767

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schurter Inc.
31.1741 SCHURTER-31.1741 Datasheet
235Kb / 1P
   Caps Fingergrip for Holder FEU, FAU, FAC
31.1741-ND SCHURTER-31.1741-ND Datasheet
235Kb / 1P
   Caps Fingergrip for Holder FEU, FAU, FAC
More results

Similar Description - 31.1767

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com