Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

0696.0033 Datasheet(PDF) 29 Page - Schurter Inc.

Part # 0696.0033
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0696.0033 Datasheet(HTML) 29 Page - Schurter Inc.

Back Button 0696.0033 Datasheet HTML 25Page - Schurter Inc. 0696.0033 Datasheet HTML 26Page - Schurter Inc. 0696.0033 Datasheet HTML 27Page - Schurter Inc. 0696.0033 Datasheet HTML 28Page - Schurter Inc. 0696.0033 Datasheet HTML 29Page - Schurter Inc. 0696.0033 Datasheet HTML 30Page - Schurter Inc. 0696.0033 Datasheet HTML 31Page - Schurter Inc. 0696.0033 Datasheet HTML 32Page - Schurter Inc. 0696.0033 Datasheet HTML 33Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 167
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
PCB-terminals, tin plated /
Anschlüsse, verzinnt
Drilling diagram /
Bohrplan
Fuseholder
Type FAF
PCB mount,
vertical
shocksafe category PC2
G-Sicherungshalter
Typ FAF
für Leiterplattenmontage,
vertikal
Berührungsschutz Kategorie PC2
Order No./
Fuse carrier /
to fuseholder /
Degree of protection /
Bestell-Nr.
Verschluss-Kappe
zu Sicherungshalter
Schutzgrad
0031.3751
Fuseholder complete, black
slotted /
IP 40
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
mit Schlitz
0031.3753
Fuseholder complete, black
slotted /
IP 54
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
mit Schlitz
0031.3555
Fuse carrier, bayonet, black
slotted /
0031.3751
Renkverschlusskappe, schwarz
mit Schlitz
0031.3562
Fuse carrier, bayonet, black
slotted /
0031.3753
Renkverschlusskappe, schwarz
mit Schlitz
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 6,3 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 2 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
• Dielectric strength: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Insulation resistance (500 V DC/1 Min):
> 103 M
• Solderability: 235 °C/2 s, according
to IEC 68-2-20, test Ta, method 1
• Resistance to soldering heat:
350 °C/5 s, according to
IEC 68-2-20, test Tb, method 1B
* between metal mounting plate (10 mm) and
live parts
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
6,3 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 2 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
• Spannungsfestigkeit: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Isolationswiderstand (500 V DC/1 Min.):
> 103 M
• Lötbarkeit: 235 °C/2 s, nach
IEC 68-2-20, Test Ta, Methode 1
• Lötwärmebeständigkeit: 350 °C/5 s,
nach IEC 68-2-20, Test Tb,
Methode 1B
* zwischen Metall-Montageplatte (10 mm) und
unter Spannung stehenden Teilen
• bayonet type fuse carrier, slotted
• terminals flux proof
• degree of protection IP40 or IP54 from
frontside, according to IEC 60529
• suitable for equipment with protection
classes I and II according to IEC 60536
• Renkverschlusskappe mit Schlitz
• Anschlüsse lötdicht
• Schutzgrad IP40 oder IP54 von Front-
seite, nach IEC 60529
• geeignet für Geräte der Schutzklassen
I und II nach IEC 60536
Approvals, Patents / Approbationen, Patente
SEV
(6,3 A/250 V)
UL
(12 A/250 V)
VDE
(6,3 A/250 V)
CSA
(10 A/250 V)
SEMKO
(6,3 A/250 V)
CS Australia
(6,3 A/250 V)
FIMKO
(6,3 A/250 V)
Patents in U.S. (No. 4,072,385, 4,486,067) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,072, 385, 4,486,067) und weiteren Ländern
VDE
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512, CSA C22.2-39
0031.3751/53
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
50
75
100


Similar Part No. - 0696.0033

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Weidmuller
0696160000 WEIDMULLER-0696160000 Datasheet
1Mb / 52P
   SAK-series
0696260000 WEIDMULLER-0696260000 Datasheet
1Mb / 52P
   SAK-series
logo
List of Unclassifed Man...
069672 ETC-069672 Datasheet
135Kb / 1P
   SURFACE MOUNTING BOX PLEXO IP55 - 2 GANG HORIZONTAL - WITH MEMBRANE GLANDS - GREY
May 2018
More results

Similar Description - 0696.0033

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com