Electronic Components Datasheet Search |
|
0032.1106 Datasheet(PDF) 8 Page - Schurter Inc. |
|
0032.1106 Datasheet(HTML) 8 Page - Schurter Inc. |
8 / 58 page SCHURTER AG Switzerland, ¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 146 FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER* SELECTOR CHART ÜBERSICHT Suitable for fuse-link size / Miniature fuse-links / Geeignet für Sicherungs- G-Sicherungseinsätze einsatz-Grösse 5 x 20 mm Design / Bauart Unexposed / geschlossen Exposed / offen Type of mounting / for printed circuit boards / Board mount / Befestigungsart für Leiterplatten für Plattenmontage Methods of fastening / Through hole mounting, vertical / Screw or rivet fastening / Befestigungsmethode Durchsteckmontage, verikal Schraub- oder Nietbefestigung Type of fuse carrier / Bayonet type fuse carrier / Art der Verschlusskappe Renkverschlusskappe Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg. PC 2 PC 1 Rated voltages / Nennspannungen 250 V 250 V 250 V 250 V Rated currents / Nennströme 6,3 A 10 A 10 A 4 A Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme 2 W 2,5 W 3,2 W / 2,5 W 3,2 / 2 W Solder terminals for wires / für Drähte •• Lötanschlüsse for PCB / für Leiterplatten •• Quick-connect terminals / Steckanschlüsse 4,8 x 0,5 mm Degree of protection IP/ Schutzgrad IP IP 40 IP 40 SCHURTER Type / Typ FAF FAP UH UHB CEHESS-SCHURTER Type / Typ Approvals / Approbationen see page / Techn. data / Techn. Daten siehe Seite 168 169 170 171 Order nos. / Bestell-Nr. single unit / Einzelelement break-off strip of ten units / Leiste à 10 Elemente suitable cover see page 196 / passende Abdeckhaube siehe Seite 196 suitable cover see page 196 / passende Abdeckhaube siehe Seite 196 Suitable for fuse-link size / Miniature fuse links / Geeignet für Sicherungs- G-Sicherungseinsätze einsatz-Grösse 5 x 20 / 6,3 x 32 mm Design / Bauart Unexposed / geschlossen Type of mounting / Panel mount, front side / Befestigungsart für Plattenmontage von Frontseite Methods of fastening / Fixing nut fastening / Befestigungsmethode Schraubbefestigung Type of fuse carrier / Bayonet type fuse carrier / Art der Verschlusskappe Renkverschlusskappe Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg. PC 2 PC2 Rated voltages / Nennspannungen 250 V 500 V Rated currents / Nennströme 10 A 10 A Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme 4 W (5 x 20) / 4 W (6,3 x 32) 4 W (5 x 20) / 4 W (6,3 x 32) 4 W (5 x 20)/4 W (6,3 x 32) Solder terminals for wires / für Drähte •• Lötanschlüsse for PCB / für Leiterplatten Quick-connect terminals / Steckanschlüsse 4,8 x 0,5 mm 6,3 x 0,8 mm Degree of protection IP/ Schutzgrad IP IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 SCHURTER Type / Typ FEU FEU FEU FEC CEHESS-SCHURTER Type / Typ Approvals / Approbationen see page / Techn. data / Techn. Daten siehe Seite 177 178 179 180 Order nos. / Bestell-Nr. * Components with pre-inserted fuse-links are available on request / Auf Anfrage auch bestückt mit Sicherungseinsätzen lieferbar 5 x 20 mm 6,3 x 32 mm Fingergrip 5 x 20 mm 6,3 x 32 mm 5 x 20 mm 6,3 x 32 mm Fingergrip |
Similar Part No. - 0032.1106 |
|
Similar Description - 0032.1106 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |