Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 25 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SCHURTER [Schurter Inc.]
Direct Link  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0031.2323 Datasheet(HTML) 25 Page - Schurter Inc.

Back Button 0031.2323 Datasheet HTML 21Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 22Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 23Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 24Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 25Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 26Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 27Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 28Page - Schurter Inc. 0031.2323 Datasheet HTML 29Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch 163
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Order No./
Fuse carrier /
Bestell-Nr.
Verschluss-Kappe
0031.3551
Fuseholder complete, with straight terminals, black
slotted /
G-Sicherungshalter komplett, mit geraden Anschlüssen, schwarz
mit Schlitz
0031.3558
Fuseholder complete, with kicked terminals, black
slotted /
G-Sicherungshalter komplett, mit gesickten Anschlüssen, schwarz
mit Schlitz
0031.3555
Fuse carrier, bayonet, black
slotted /
Renkverschlusskappe, schwarz
mit Schlitz
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
Fuseholder
Type FAB
PCB mount,
horizontal
shocksafe category PC2
G-Sicherungshalter
Typ FAB
für Leiterplattenmontage,
horizontal
Berührungsschutz Kategorie PC2
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 6,3 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 2 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
• Dielectric strength: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Insulation resistance (500 V DC/1 Min):
> 103 M
• Solderability: 235 °C/2 s, according
to IEC 68-2-20, test Ta, method 1
• Resistance to soldering heat:
350 °C/5 s, according to
IEC 68-2-20, test Tb, method 1B
* between metal mounting plate and live parts
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
6,3 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 2 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
• Spannungsfestigkeit: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Isolationswiderstand (500 V DC/1 Min.):
> 103 M
• Lötbarkeit: 235 °C/2 s, nach
IEC 68-2-20, Test Ta, Methode 1
• Lötwärmebeständigkeit: 350 °C/5 s,
nach IEC 68-2-20, Test Tb,
Methode 1B
* zwischen Metall-Montageplatte und unter
Spannung stehenden Teilen
• bayonet type fuse carrier, slotted
• with or without “kicked” PCB-terminals
• degree of protection IP40 from front-
side, according to IEC 60529
• suitable for equipment with protection
classes I and II according to IEC 60536
• Renkverschlusskappe mit Schlitz
• gesickte oder ungesickte Anschlüsse
• Schutzgrad IP40 von Frontseiten nach
IEC 60529
• geeignet für Geräte der Schutzklassen
I und II nach IEC 60536
Approvals, Patents / Approbationen, Patente
SEV
(6,3 A/250 V)
UL
(12 A/250 V)
VDE
(6,3 A/250 V)
CSA
(10 A/250 V)
SEMKO
(6,3 A/250 V)
CS Australia
(6,3 A/250 V)
FIMKO
(6,3 A/250 V)
Patents in U.S. (No. 4,072,385) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,072,385) und weiteren Ländern
VDE
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257),
UL 512, CSA C22.2-39
0031.3558
Version with “kicked” PCB-terminals, tin plated /
Version mit gesickten Anschlüsse, verzinnt
Drilling diagram /
Bohrplan
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn