Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

0031.2323 Datasheet(PDF) 22 Page - Schurter Inc.

Part No. 0031.2323
Description  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SCHURTER [Schurter Inc.]
Homepage  http://www.schurterinc.com
Logo 

0031.2323 Datasheet(HTML) 22 Page - Schurter Inc.

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
160
Order No./
Fuse carrier /
Terminals /
Panel thickness s /
to fuseholder /
Bestell-Nr.
Verschluss-
Anschlüsse
Plattendicke s
zu Sicherungs-
Kappe
solder- /
quick con./
halter
Lötanschl.
Steckanschl.
0031.1091
Fuseholder complete, black
slotted /
0,75–1,5 mm
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
mit Schlitz
0031.1095
Fuseholder complete, black
slotted /
1,8–3 mm
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
mit Schlitz
0031.1901
Fuseholder complete, black
Fingergrip
0,75–1,5 mm
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1902
Fuseholder complete, black
Fingergrip
1,8–3 mm
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1161
Fuseholder complete, black
slotted /
0,75–1,5 mm
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
mit Schlitz
0031.1165
Fuseholder complete, black
slotted /
1,8–3 mm
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
mit Schlitz
0031.1913
Fuseholder complete, black
Fingergrip
0,75–1,5 mm
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1914
Fuseholder complete, black
Fingergrip
1,8–3 mm
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.3555
Fuse carrier, bayonet, black
slotted /
0031.1091/95
Renkverschlusskappe, schwarz
mit Schlitz
0031.1161/65
0031.3560
Fuse carrier, bayonet, black
Fingergrip
0031.1901/02
Renkverschlusskappe, schwarz
0031.1913/14
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
Fuseholder
Type FEF
Panel mount, front side,
snap-in fastening
shocksafe category PC2
G-Sicherungshalter
Typ FEF
für Plattenmontage, von Frontseite,
Snap-in-Befestigung.
Berührungsschutz Kategorie PC2
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 10 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 3,2 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
• Dielectric strength: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Insulation resistance (500 V DC/1 Min):
> 103 M
* between metal mounting plate and live parts
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
10 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 3,2 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
• Spannungsfestigkeit: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Isolationswiderstand (500 V DC/1 Min.):
> 103 M
* zwischen Metall-Montageplatte und unter
Spannung stehenden Teilen
• bayonet type fuse carrier, slotted or
fingergrip
• solder- or solder-/quick-connect
terminals 2,8 x 0,5 mm
• degree of protection IP40 from front-
side, according to IEC 60529
• suitable for equipment with protection
classes I and II according to IEC 60536
• Renkverschlusskappe mit Schlitz oder
Fingergrip
• Löt- oder
Löt-/Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm
• Schutzgrad IP40 von Frontseite,
nach IEC 60529
• geeignet für Geräte der Schutzklassen
I und II nach IEC 60536
Approvals, Patents / Approbationen, Patente
SEV
(10 A/250 V)2
UL
(10 A/250 V)1
VDE
(10 A/250 V)2
CSA
(10 A/250 V)2
SEMKO
(10 A/250 V)2
CS Australia
(10 A/250 V)1
FIMKO
(6,3 A/250 V)1
1
only for 0031.1091/95 and 0031.1901/02 / nur für 0031.1091/95 und 0031.1901/02
2
CSA data is only valid for panels made of insulating material /
2
CSA-Werte gelten nur für den Einsatz in Montageplatten aus Isoliermaterial
Patents in U.S. (No. 4,072,385) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,072, 385) und weiteren Ländern
VDE
solder-terminals, tin plated, for conductor
cross-sections up to 1,5 mm2 /
Löt-/Steckanschlüsse verzinnt, für
Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
Panel mounting holes /
Durchbrüche in Montageplatte
solder-/quick-connect terminals 2,8 x 0,5 mm, tin
plated, for conductor cross-sections up to 1,5 mm2 /
Löt-/Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm, verzinnt, für
Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
Panel thickness s: see order nos. /
Plattendicke s: siehe Bestell-Nrn.
0031.1091/95
0031.1901/02 Fingergrip
0031.1913/14 Fingergrip
0031.1161/65
Panel mounting holes /
Durchbruch in Montageplatte
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257), UL 512, CSA C22.2-39
50
75
100


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn